Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWA673 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LWA673
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWA673 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LWA673 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2005-09-13
2
LW A673
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LW A673-P2R1-3K6L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2 oder
R1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW A673-P2R1-3K6L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -3K,
-3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K oder -6L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LW A673-P2R1-3K6L means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity
coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW A673-P2R1-3K6L means that only 1 chromaticity
coordinate group --3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K or -6L will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 16
Luminous
Intensity
1)
page 16
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 16
Luminous
Flux
2)
page 16
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LW A673-P2R1-3K6L
LW A673-Q2S1-5K8L
LW A673-P1S1-5K8L
LW A673-P2R1-5K8L
white
56 ... 140
90 ... 224
45 ... 224
56 ... 140
300 (typ.)
480 (typ.)
400 (typ.)
300 (typ.)
Q65110A4097
Q65110A1925
Q65110A1926
Q65110A1924
Vergleichstabelle für 20 mA
Correllation Table for 20 mA
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1)
page 16
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
2)
Seite 16
Luminous
Intensity
2)
page 16
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 16
Luminous
Flux
2)
page 16
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
LW A673-P2R1-3K6L
LW A673-Q2S1-5K8L
LW A673-P1S1-5K8L
LW A673-P2R1-5K8L
white
56 ... 140
90 ... 224
45 ... 224
56 ... 140
155 (typ.)
210 (typ.)
215 (typ.)
155 (typ.)
465 (typ.)
630 (typ.)
645 (typ.)
465 (typ.)
Siehe auch Grafik Seite 8 / see also graph on page 8
⇒



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com