Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWA673 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LWA673
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWA673 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LWA673 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LW A673
Hyper SIDELED
®
White Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2005-09-13
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Verguss
• Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung
parallel zur Platine, deshalb ideal zur
Einkopplung in Lichtleiter
• Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 5600 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 6 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Rettungsnotleuchten
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
Features
• package: white SMT package, colored diffused
resin
• feature of the device: radiation direction
parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in
light guides
• color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 5600 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 6 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity, color
coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, keys, displays)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• substitution of micro incandescent lamps
• emergency lighting
• signal and symbol luminaire
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LWA673

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWA673-P1S1-FKPL OSRAM-LWA673-P1S1-FKPL Datasheet
585Kb / 23P
Coupling into light guides
LWA673 OSRAM-LWA673_15 Datasheet
585Kb / 23P
Coupling into light guides
More results

Similar Description - LWA673

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com