Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWA673 Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Part # LWA673
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWA673 Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWA673 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWA673 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
2005-09-13
6
LW A673
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1)
Seite 16
Luminous Intensity
1)
page 16
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 16
Luminous Flux
2)
page 16
Φ
V (mlm)
P1
P2
Q1
Q2
R1
R2
S1
45 ... 56
56 ... 71
71 ... 90
90 ... 112
112 ... 140
140 ... 180
180 ... 224
150 (typ.)
190 (typ.)
240 (typ.)
300 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine
obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 7 Helligkeitsgruppen
bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper
family group or a grouping of all individual groups of 4 or 7 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: Q2-6L
Example: Q2-6L
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate Group
Q2
6L
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com