Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LDW5SN Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LDW5SN
Description  Platinum DRAGON짰 Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LDW5SN Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LDW5SN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LDW5SN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LDW5SN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LDW5SN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LDW5SN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LDW5SN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LDW5SN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LDW5SN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LDW5SN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2008-01-08
2
Released
LD W5SN, LB W5SN, LT W5SN
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LB W5SN-FZHX-25 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FZ, GX, GY,
GZ oder HX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB W5SN-FZHX-25 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB W5SN-FZHX-25 means that only one group FZ, GX, GY, GZ or HX will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LB W5SN-FZHX-25 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, or -5
will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 6 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Strahlungsleistung
1) Seite 20
Radiant Power
1) page 20
I
F = 700 mA
Φ
E (mW)
Bestellnummer
Ordering Code
LD W5SN-1T2U-35
LD W5SN-3T4U-35
deep blue
280 ...
560
355 ...
710
Q65110A6720
Q65110A7356
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 20
Luminous
Flux
1) page 20
I
F = 700 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 20
Luminous
Intensity
2) page 20
I
F = 700 mA
I
V (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LB W5SN-FZHX-25
LB W5SN-GZJX-35
blue
15.000 ... 33.000
24.000 ... 52.000
8.000 (typ.)
12.700 (typ.)
Q65110A7243
Q65110A7464
LT W5SN-JYKZ-25
true green
52.000 ... 112.000
27.500 (typ.)
Q65110A5877



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com