Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M65KG256AB Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # M65KG256AB
Description  256Mbit (4 Banks x 4M x 16) 1.8V Supply, 133MHz Clock Rate, DDR Low Power SDRAM
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M65KG256AB Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M65KG256AB Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M65KG256AB Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M65KG256AB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M65KG256AB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M65KG256AB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M65KG256AB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M65KG256AB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M65KG256AB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M65KG256AB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 51 page
background image
M65KG256AB
3/51
3.12
Auto Refresh command (REF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.13
Power-Down Entry command (PDEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.14
Power-Down Exit command (PDEX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.15
Deep Power-Down Entry command (DPDEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.16
Device Deselect command (DESL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.17
No Operation command (NOP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.1
Power-Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.2
Burst Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.3
Burst Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.4
Self Refresh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.5
Auto Refresh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.6
Power-Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.7
Deep Power-Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5
Registers description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1
Mode Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.2
Extended Mode Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7
DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com