Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH4813 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4813
Description  IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im TO-46-Geh짰se Infrared Emitter (950 nm) in TO-46 Package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4813 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4813 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4813 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SFH 4811
SFH 4813
IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im TO-46-Gehäuse
Infrared Emitter (950 nm) in TO-46 Package
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH 4811
SFH 4813
2007-12-07
1
Wesentliche Merkmale
• Hergestellt im Schmelzepitaxieverfahren
• Kathode galvanisch mit dem Gehäuseboden
verbunden
• Hohe Zuverlässigkeit
• Gute spektrale Anpassung an
Si-Fotoempfänger
• Hermetisch dichtes Metallgehäuse
Anwendungen
• Lichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
• IR-Gerätefernsteuerungen
• Sensorik
• Lichtgitter
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 4811
Q62702P5300
TO-46-Metallgehäuse, Glaslinse, hermetisch
dicht, Anschlüsse im 2.54-mm-Raster (
1/
10’’)
TO-46-metal-package, glass lens, hermetically
sealed, solder tabs lead spacing 2.54 mm (
1/
10’’)
SFH 4813
Q62702P5301
Features
• Fabricated in a liquid phase epitaxy process
• Cathode is electrically connected to the case
• High reliability
• Matches all Si-Photodetectors
• Hermetically sealed package
Applications
• Photointerrupters
• IR remote control
• Sensor technology
• Light curtains


Similar Part No. - SFH4813

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH481 SIEMENS-SFH481 Datasheet
66Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH481 OSRAM-SFH481 Datasheet
103Kb / 9P
GaAlAs-Lumineszenzdioden
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH481-1 SIEMENS-SFH481-1 Datasheet
66Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH481-1/2 OSRAM-SFH481-1/2 Datasheet
103Kb / 9P
GaAlAs-Lumineszenzdioden
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH481-2 SIEMENS-SFH481-2 Datasheet
66Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
More results

Similar Description - SFH4813

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
SFH4500 INFINEON-SFH4500 Datasheet
63Kb / 6P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im SMR-Gehuse High-Speed Infrared Emitter (950 nm) in SMR Package
2000-01-01
SFH4200 INFINEON-SFH4200 Datasheet
81Kb / 7P
Schnelle GaAs-IR-Lumineszenzdiode (950 nm),High-Speed GaAs Infrared Emitter (950 nm)
2000-01-01
logo
OSRAM GmbH
LD242 OSRAM-LD242 Datasheet
209Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH4850E7800 OSRAM-SFH4850E7800 Datasheet
213Kb / 7P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung High Power Infrared Emitter (850 nm) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH4881 OSRAM-SFH4881 Datasheet
170Kb / 6P
IR-Lumineszenzdiode (880 nm) im TO-46-Geh채use
SFH4556 OSRAM-SFH4556 Datasheet
261Kb / 7P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung High Power Infrared Emitter (850 nm) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH4301 OSRAM-SFH4301 Datasheet
83Kb / 6P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 3 mm Radial
SFH4501 OSRAM-SFH4501 Datasheet
106Kb / 9P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 5 mm Radial
SFH-4883 OSRAM-SFH-4883 Datasheet
161Kb / 11P
Infrared Emitter (880 nm) in TO-46 Package
SFH-4881 OSRAM-SFH-4881 Datasheet
162Kb / 11P
Infrared Emitter (880 nm) in TO-46 Package
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com