Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH7710 Datasheet(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH7710
Description  SMD Kippsensor mit digitalem Ausgang (SFH 7710) SMD Orientation-Sensor with digital output (SFH 7710) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH7710 Datasheet(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH7710 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
SFH 7710
2007-10-16
7
Startverhalten und Ablaufdiagramm
Start-up behavior and Timing diagramm
Der Ausgang ist immer hochohmig, wenn an Vcc keine Spannung angeschlossen ist. Wenn die Versorgungsspannung
Vcc , start erreicht, bleibt der Ausgang für 60ms <tstart <120ms auf „low“. Anschließend findet etwa alle 90ms eine
Messung der Orientierung statt und der Ausgang wird entprechend geschalten.
The Output is always high ohmic when voltage at Vcc is not connected. When supply voltage reaches Vcc, start the
sensor output stays low for 60ms <tstart <120ms. Subsequently approx. every 90ms the orientation is measured and
the output is set accordingly.
Figure 3:
Startverhalten und Ablaufdiagramm des Sensors
Start-up behavior and Timing diagram of sensor
OHF03938
V
CC, min
CC, start
V
peak
I
start
t
OL
OH
V
V
OL
V
OH
V
start
t
start
t
refresh
t
t
refresh
t
refresh
start
t
t
t
t
t



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com