Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH7710 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH7710
Description  SMD Kippsensor mit digitalem Ausgang (SFH 7710) SMD Orientation-Sensor with digital output (SFH 7710) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH7710 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH7710 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH7710 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
2007-10-16
4
SFH 7710
Kennwerte
Characteristics
(TA=25°C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Min.
Typ.
Max.
Minimale Betriebsspannung für Startphase(siehe Figure 3)
Minimum required supply bvoltage for start-up (see Figure 3)
V
cc,start
0.8
2.0
V
Länge der Startphase (siehe Figure 3)
Start up time (see Figure 3)
tstart
60
120
ms
Durchschnittlicher Stromaufnahme
1)
mean current consumption
1)
1)
gepulster Betrieb: Dauer LED an: ~44µs / Dauer LED aus: ~90ms
pulsed operation mode: LED on time: ~44µs / LED off time: ~90ms
Imean
50
µA
Spitzenstromaufnahme
2)
peak current consumption
1)
2)
gepulster Betrieb: Dauer LED an: ~44µs / Dauer LED aus: ~90ms
pulsed operation mode: LED on time: ~44µs / LED off time: ~90ms
Ipeak
20
mA
Ausgangsleckstrom „high“
Output leakage current „high“
VO = 3,6V
IOH
5µA
Ausgangsleckstrom „low“
Output leakage current „low“
IOl = 10mA (
V
cc = 2,3V)
VOL
0.5
V
Aktualisierung des Ausgangssignals
1)
Refresh of output signal
1)
trefresh
90
ms
Kippwinkel mit Ausgangszustand „low“ (siehe Figure1)
Tilt angle with output state „low“ (see Figure 1)
αt
70
200
°
Kippwinkel mit Ausgangszustand „high“ (siehe Figure1)
Tilt angle with output state „high“ (see Figure 1)
αu
250
20
°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com