Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTG6SP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LTG6SP
Description  Advanced Power TOPLED Enhanced optical Power LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTG6SP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LTG6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
LB G6SP, LT G6SP
Advanced Power TOPLED
®
Enhanced optical Power LED (ThinGaN
®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-08-08
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-6 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad; höherer
Strom bei gleicher Umgebungstemperatur im
Vergleich zur PowerTOPLED
® möglich
• Wellenlänge: 470 nm (blau),
528 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
®
• optischer Wirkungsgrad: 10 lm/W (blau),
37 lm/W (true green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge, Durchlassspannungsgruppen
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle,
ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Hinterleuchtung (LCD, Displays,
Werbebeleuchtung)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
• Scanner
Features
• package: white P-LCC-6 package, colorless
clear resin
• feature of the device: more light due to higher
optical efficiency; higher current at the same
ambient temperature possible compared to
PowerTOPLED
®
• wavelength: 470 nm (blue),
528 nm (true green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
®
• optical efficiency: 10 lm/W (blue),
37 lm/W (true green)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength, forward voltage grouping
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• backlighting (LCD, displays, illuminated
advertising)
• substitution of micro incandescent lamps
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire
• scanners


Similar Part No. - LTG6SP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LTG6SP OSRAM-LTG6SP Datasheet
663Kb / 22P
Advanced Power TOPLED
LTG6SP-CBEB-25-1 OSRAM-LTG6SP-CBEB-25-1 Datasheet
663Kb / 22P
Advanced Power TOPLED
LTG6SP-CBEB-36-1 OSRAM-LTG6SP-CBEB-36-1 Datasheet
663Kb / 22P
Advanced Power TOPLED
LTG6SP OSRAM-LTG6SP_15 Datasheet
663Kb / 22P
Advanced Power TOPLED
More results

Similar Description - LTG6SP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBE63C OSRAM-LBE63C Datasheet
69Kb / 16P
Power TOPLED with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON)
LSE67B OSRAM-LSE67B Datasheet
175Kb / 14P
Power TOPLED Enhanced optical Power LED (HOP2000)
LWP4SG OSRAM-LWP4SG Datasheet
642Kb / 18P
Enhanced optical Power LED
LWG6SP OSRAM-LWG6SP Datasheet
257Kb / 17P
Advanced Power TOPLED Enhanced optical Power LED
LCWG6SP OSRAM-LCWG6SP Datasheet
261Kb / 18P
Advanced Power TOPLED Enhanced optical Power LED
LRTBGFUG OSRAM-LRTBGFUG Datasheet
626Kb / 28P
Enhanced optical Power LED
LTRBGFSF OSRAM-LTRBGFSF Datasheet
1Mb / 32P
Enhanced optical Power LED
LAYT67B OSRAM-LAYT67B Datasheet
353Kb / 15P
Enhanced optical Power LED
LAG6SP OSRAM-LAG6SP_18 Datasheet
1Mb / 22P
Advanced Power TOPLED
LYG5AP OSRAM-LYG5AP Datasheet
910Kb / 21P
Advanced Power TOPLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com