Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLMN94X2 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLMN94X2
Description  Passively Cooled Diode Laser Bar, 40 W cw at 940 nm
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLMN94X2 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLMN94X2 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLMN94X2 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLMN94X2 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLMN94X2 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLMN94X2 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLMN94X2 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLMN94X2 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SPL MN94X2
Passiv gekühlter Diodenlaser-Barren, 40 W cw bei 940 nm
Passively Cooled Diode Laser Bar, 40 W cw at 940 nm
Vorläufiges Datenblatt / Preliminary Data Sheet
2007-07-18
1
Besondere Merkmale
• Laserbarren auf passiv gekühlter
Wärmesenke, kein Kühlwasser erforderlich
• Für Dauerstrich- (CW) und
quasi-kontinuierlichen Betrieb (QCW)
• Zuverlässiges Halbleiter-Material mit
Mindest-Lebensdauer von 10.000 h,
typischerweise >50.000 h
• Geringer thermischer Widerstand
• Geringer smile (< 2,5 µm), geringe
mechanische Toleranzen
Anwendungen
• Pumpen von Festkörperlasern
• Direkte industielle Anwendungen (Löten,
Oberflächenbehandlung,...)
• Medizinische Anwendungen
• Druckanwendungen
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden
Typ
Type
Anzahl Barren
Bar count
Wellenlänge
Wavelength
Bestellnummer
Ordering Code
SPL MN94X2
1
940 nm
Q65110A4155
Features
• Laser bar mounted on passive mount, no water
required
• For continuous wave (cw) and quasi continuous
wave (qcw) operation
• Highly reliable semiconductor material with
minimum life time of 10,000 h,
typically >50,000 h
• Low thermal resistance
• Low smile (< 2.5
μm) and low mechanical
tolerances
Applications
• Pumping of solid state lasers
• Direct industrial applications (soldering, surface
treatment,…)
• Medical applications
• Printing applications
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.


Similar Part No. - SPLMN94X2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLMN91G2 OSRAM-SPLMN91G2 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 50 W cw at 915 nm
SPLMN98X2 OSRAM-SPLMN98X2 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 40 W cw at 808 nm
More results

Similar Description - SPLMN94X2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLE10N81G2 OSRAM-SPLE10N81G2 Datasheet
229Kb / 7P
Actively Cooled Diode Laser Bar, 600 W cw at 808 nm
SPLE10N94G2 OSRAM-SPLE10N94G2 Datasheet
229Kb / 7P
Actively Cooled Diode Laser Bar, 600 W cw at 940 nm
SPLMN81S9 OSRAM-SPLMN81S9 Datasheet
206Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 150 W qcw at 808 nm
SPLMN81X2 OSRAM-SPLMN81X2 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 40 W cw at 808 nm
SPLMN91G2 OSRAM-SPLMN91G2 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 50 W cw at 915 nm
SPLMN98X2 OSRAM-SPLMN98X2 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 40 W cw at 808 nm
SPLMY81G2 OSRAM-SPLMY81G2 Datasheet
206Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 45 W cw at 808 nm
SPLMY81S9 OSRAM-SPLMY81S9 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 140 W cw at 808 nm
SPLMY81X2 OSRAM-SPLMY81X2 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 35 W cw at 808 nm
SPLMN81G2 OSRAM-SPLMN81G2 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 50 W cw at 808 nm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com