Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

D1557 Datasheet(PDF) 6 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

Part # D1557
Description  Low frequency amplifier case rated bipolar transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

D1557 Datasheet(HTML) 6 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  D1557 Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D1557 Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D1557 Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D1557 Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D1557 Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D1557 Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
D1557
注 意 事 项
1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理,无论哪种方式,
订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标,如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值,否则会影响整机的可靠性。
4. 如需要安装散热片时,请将器件安装在平整的散热片上。
5. 为了生产出与用户需求相匹配的产品,当有其他要求或建议时请以传真或电
话的方式与公司本部联系。
6. 本说明书如有版本变更不另外告知。
联系方式
吉林华微电子股份有限公司
公司地址:吉林省吉林市深圳街 99 号,邮编:132013
总机:86-432-4678411
传真:
(0432)4665812
网址:www.hwdz.com.cn
市场营销部
吉林:
地址:吉林省吉林市深圳街 99 号
电话: (0432)4675588
4675688 (0432)4678411-3098\3099
传真: (0432)4671533
版本:604A
6/6



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com