Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SY7619CS Datasheet(PDF) 9 Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # SY7619CS
Description  Lithium-ion battery charging/discharging solution
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TKPLUSEMI [Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.tkplusemi.com/
Logo TKPLUSEMI - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

SY7619CS Datasheet(HTML) 9 Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

Back Button SY7619CS Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7619CS Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
                
锂电池充电/放电解决方案 SY7618/SY7619
SY7618/SY7619 Rev1.2
http://www.tkplusemi.com
深圳市思远半导体有限公司 
功能说明 
系统提供全局过温保护保护(OTP)和电池电压过压保护(OVP),一旦触发这些保护,
无论工作在充电模式还是放电模式,系统都自动关闭。当异常解除以后,如果以前工作在充
电模式,充电模块会重新启动。如果以前工作在放电模式,只有拔出负载再重新插入或者单
击KEY键,放电模块才会再次启动。
VCC
限流开关 
VCC限流开关主要作用是限制VCC最大输入电流,防止VCC和VOUT之间漏电。VCC限流电流
设定为充电恒流电流的1.5倍,以默认版本充电电流0.5A为例,VCC限流电流为0.75A。限流开
关的主要功能有欠压保护,过压保护,边充边放路径管理,软启动,恒流环路控制,过流保
护,短路保护。
当VCC电压大于4.4V且小于6V时,限流开关开始工作,为了防止VCC插入时产生比较大的
尖峰电流,限流开关集成了软启动功能,有效的限制了限流开关的启动电流。当VCC电压小于
4.2V或者大于6V时,限流开关自动关断,同时充电模块和LED也自动关断。
在边充边放模式下,系统放电优先,当适配器不能同时满足充电电流和放电电流的情况
下,通过减小充电电流来维持边充边放功能。减小充电电流有两种模式:
1)当适配器放电能力大于VCC限流电流时,在边充边放模式下,如果VOUT放电电流加上
充电额定电流大于VCC限流电流时,限流开关的电流反馈到充电模块去减小充电电流。
2)当适配器放电能力小于VCC限流电流时,VCC电压会被充电模块和VOUT负载拉下来,这
时VCC电压反馈回充电模块去减小充电电流。
限流开关集成了恒流环路控制,最大输出电流为设定的VCC限流电流,当负载电流大于VCC
限流电流时,VOUT电压开始下降,直至VOUT下降到4V触发短路保护,然后整个系统停止工作。
充电模式 
SY7618/SY7619内部集成了完整的PWM充电模块,利用芯片内部的功率管对电池进行涓流、
恒流和恒压充电。在涓流模式下,芯片采用线性充电,充电电流为0.1A;在恒流模式下芯片
采用PWM调制充电,充电电流默认为0.5A;在恒压模式下,充电电流逐渐减小,当充电电流减
小到60mA以下时,充电周期结束,LED显示进入充电截止状态,提醒用户充电结束。当电池电
压再次降到4V以下,系统自动开始新的充电周期。
充电恒流电流可支持客户订制,默认为0.5A。可订制版本有,0.25A/0.75A/1A。需要说
明的是,充电恒流电流版本变化时,VCC限流电流也随之改变(充电恒流电流的1.5倍),但
涓流和充电截止电流不变。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com