Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDPS8024S Datasheet(PDF) 5 Page - Whirlpool.

Part # WDPS8024S
Description  24" Dishwasher
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDPS8024S Datasheet(HTML) 5 Page - Whirlpool.

  WDPS8024S Datasheet HTML 1Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
5
Lave-vaisselle de 24 po
GUIDE SUR LES DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES
Pertinent pour tous les modèles, notamment :
WDT740SAL, WDT750SAK, WDT970SAK, WDTA50SAK, WDTA80SAK,
WDPA70SAM, WDT751SAP**, WDPS7024R**, WDTS7024R**, WDPS8024S**,
WDTS8024**
La politique de Whirlpool Corporation, c’est aussi notre engagement à
travailler sans relâche à l’amélioration de nos produits; aussi nous nous
réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.
Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement.
Pour des détails complets, voir les Instructions d’installation fournies
avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.
DIMENSIONS DU PRODUIT
23 ⅞ po (60,6 cm)
26 1/2 po (67,3 cm)
33 5/8 po (86,8 cm)*
*Le lave-vaisselle peut être relevé de 1 7/16 po (3,7 cm) avec les pieds complètement déployés.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com