Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDPS8024S Datasheet(PDF) 11 Page - Whirlpool.

Part # WDPS8024S
Description  24" Dishwasher
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDPS8024S Datasheet(HTML) 11 Page - Whirlpool.

Back Button WDPS8024S Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
11
Lavavajillas de 24
"
GUÍA DE DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE
Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso
continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de
cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.
Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los
detalles completos, vea las Instrucciones de instalación incluidas con el
producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
A
B
MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO
IMPORTANTE: Revise todas las superficies para asegurarse de que no hayan protuberancias que pudieran impedir la instalación de
la lavavajillas.
335/8"
mínimo
(85,4 cm)
mínimo
24"
(62,0 cm)
3"
(7,6 cm)
4"
(10,2 cm)
24"
(62,0 cm)
2"
(5,1 cm)
6¼"
(15,9 cm)
NOTA: Las áreas
sombreadas de las
paredes del gabinete
muestran dónde se
pueden instalar las
conexiones de servicio.
A. Medido desde el punto más bajo del lado inferior del mostrador. Se puede reducir a 335/8" mínimo (85,4 cm) mínimo retirando las
patas y el área perforada del aislante (manta) en la lavavajillas.
B. Mínimo, medido desde el punto más angosto de la abertura.
NOTA: Las ubicaciones en esquinas requieren de un espacio libre mínimo de 2" (5,1 cm) entre el lado de la puerta de la lavavajillas
y la pared o el gabinete.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com