Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDPS8024S Datasheet(PDF) 6 Page - Whirlpool.

Part # WDPS8024S
Description  24" Dishwasher
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDPS8024S Datasheet(HTML) 6 Page - Whirlpool.

Back Button WDPS8024S Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WDPS8024S Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6
Lave-vaisselle de 24 po
GUIDE SUR LES DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES
La politique de Whirlpool Corporation, c’est aussi notre engagement à
travailler sans relâche à l’amélioration de nos produits; aussi nous nous
réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.
Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement.
Pour des détails complets, voir les Instructions d’installation fournies
avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.
DIMENSIONS DU PRODUIT (SUITE)
DESCRIPTION
DIMENSIONS
A
Largeur de la porte
23 ⅞ po (60,6 cm)
B*
Hauteur jusqu’au sommet de la poignée
31 9/16 po (80,1 cm)
C
Hauteur de la plinthe réglable
3 1/2 po (8,8 cm) - minimale
4 1/4 po (10,8 cm) - maximum
D
Largeur du lave-vaisselle encastré
23 ⅞ po (60,6 cm)
E†
Profondeur sans porte
22 5/8 po (57,5 cm)
F†
Profondeur avec poignée porte-serviettes
26 1/2 po (67,3 cm)
Profondeur avec poignée en creux
24 1/2 po (62,2 cm)
G*
Hauteur au bas de la porte (minimale)
3 5/16 po (8,4 cm)
H*
Hauteur jusqu’au haut de la porte (minimale)
33 7/16 po (84,9 cm)
I†*
Hauteur du lave-vaisselle encastré (minimale)
33 5/8 po (85,4 cm)
J†
Profondeur avec porte entièrement ouverte
(minimale)
50 3/16 po (127,4 cm)
K†
Profondeur avec plinthe (minimale)
20 13/16 po (52,9 cm)
†Épaisseur de la couverture isolante non incluse, elle peut s’aplatir jusqu’à 1/8 po (0,3 cm) ou être enlevée par la section perforée du
dessus pour obtenir plus de dégagement.
*Le lave-vaisselle peut être relevé de 1 7/16 po (3,7 cm) avec les pieds complètement déployés.
A
B*
D
E†
H*
G*
I†*
Sol
Mur
J†
F†
C
VUE AVANT
VUE DU DESSUS
VUE LATÉRALE
K†
Sol



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com