Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LPT67K Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LPT67K
Description  Hyper-Bright Low Current LED
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LPT67K Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LPT67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LPT67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LPT67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LPT67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LPT67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LPT67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LPT67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LPT67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LPT67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LG T67K, LP T67K
Hyper TOPLED
®
Hyper-Bright Low Current LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2004-12-02
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes P-LCC-2-Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: extrem breite
Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen
und Einkopplungen in Lichtleiter
•
Wellenlänge: 570 nm (grün), 560 nm (pure green)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: InGaAlP
•
optischer Wirkungsgrad: 4 lm/W (grün),
1,2 lm/W (pure green)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
•
Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich
•
optischer Indikator
•
Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Laufschriftanzeigen
•
Signal- und Symbolleuchten
Features
•
package: white P-LCC-2 package, colorless clear
resin
•
feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in light
guides
•
wavelength: 570 nm (green),
560 nm (pure green)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: InGaAlP
•
optical efficiency: 4 lm/W (green),
1.2 lm/W (pure green)
•
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
•
indoor and outdoor displays
•
optical indicators
•
backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys,
displays, illuminated advertising, general lighting)
•
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
•
coupling into light guides
•
light writing displays
•
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LPT67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LPT67K OSRAM-LPT67K Datasheet
441Kb / 19P
Signal and Symbol Luminary
More results

Similar Description - LPT67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LSM676 SIEMENS-LSM676 Datasheet
87Kb / 7P
Hyper Mini TOPLED Hyper-Bright LED
LST676 SIEMENS-LST676 Datasheet
350Kb / 7P
Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
logo
OSRAM GmbH
LBT673 OSRAM-LBT673 Datasheet
188Kb / 15P
HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
LST67K OSRAM-LST67K Datasheet
181Kb / 15P
Hyper-Bright Low Current LED
LSA676 OSRAM-LSA676 Datasheet
180Kb / 14P
Hyper SIDELED Hyper-Bright LED
LSR976 OSRAM-LSR976 Datasheet
143Kb / 11P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED
LGV296 OSRAM-LGV296 Datasheet
557Kb / 14P
Hyper-Bright LED
LOP476 OSRAM-LOP476 Datasheet
586Kb / 17P
Hyper PointLED Hyper-Bright LED
LGA67K OSRAM-LGA67K Datasheet
236Kb / 15P
Hyper SIDELED Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LYE675 OSRAM-LYE675 Datasheet
139Kb / 14P
Hyper-Bright LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com