Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RUSBF120 Datasheet(PDF) 20 Page - Tyco Electronics

Part # RUSBF120
Description  PolySwitch Resettable Devices
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

RUSBF120 Datasheet(HTML) 20 Page - Tyco Electronics

Back Button RUSBF120 Datasheet HTML 16Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 17Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 18Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 19Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 20Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 21Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 22Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 23Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 24Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 27 page
background image
Table R6 - Packaging and Marking Information for Radial-leaded Devices
Cont'd
...
Part Number
Bag Quantity
Tape & Reel Quantity
Ammo Pack Quantity
Standard Pack Quantity
Part Marking
Agency Recognition
RXEF 72V
RXEF075-AP
—
—
2,000
10,000
XF075
UL, CSA, TÜV
RXEF090
500
—
—
10,000
XF090
UL, CSA, TÜV
RXEF090-2
—
3,000
—
15,000
XF090
UL, CSA, TÜV
RXEF090-AP
—
—
2,000
10,000
XF090
UL, CSA, TÜV
RXEF110
500
—
—
10,000
XF110
UL, CSA, TÜV
RXEF110-2
—
1,500
—
7,500
XF110
UL, CSA, TÜV
RXEF110-AP
—
—
1,000
5,000
XF110
UL, CSA, TÜV
RXEF135
500
—
—
10,000
XF135
UL, CSA, TÜV
RXEF135-2
—
1,500
—
7,500
XF135
UL, CSA, TÜV
RXEF135-AP
—
—
1,000
5,000
XF135
UL, CSA, TÜV
RXEF160
500
—
—
10,000
XF160
UL, CSA, TÜV
RXEF160-2
—
1,500
—
7,500
XF160
UL, CSA, TÜV
RXEF160-AP
—
—
1,000
5,000
XF160
UL, CSA, TÜV
RXEF185
500
—
—
10,000
XF185
UL, CSA, TÜV
RXEF185-2
—
1,500
—
7,500
XF185
UL, CSA, TÜV
RXEF185-AP
—
—
1,000
5,000
XF185
UL, CSA, TÜV
RXEF250
250
—
—
5,000
XF250
UL, CSA, TÜV
RXEF250-2
—
1,000
—
5,000
XF250
UL, CSA, TÜV
RXEF250-AP
—
—
1,000
5,000
XF250
UL, CSA, TÜV
RXEF300
250
—
—
5,000
XF300
UL, CSA, TÜV
RXEF300-2
—
1,000
—
5,000
XF300
UL, CSA, TÜV
RXEF300-AP
—
—
1,000
5,000
XF300
UL, CSA, TÜV
RXEF375
250
—
—
5,000
XF375
UL, CSA, TÜV
RTEF 33V
RTEF120
500
—
—
10,000
TF120
UL, CSA, TÜV
RTEF120-2
—
3,000
—
15,000
TF120
UL, CSA, TÜV
RTEF120-AP
—
—
2,000
10,000
TF120
UL, CSA, TÜV
RTEF135
500
—
—
10,000
TF135
UL, CSA, TÜV
RTEF135-2
—
3,000
—
15,000
TF135
UL, CSA, TÜV
RTEF135-AP
—
—
2,000
10,000
TF135
UL, CSA, TÜV
RTEF190
500
—
—
10,000
TF190
UL, CSA, TÜV
RTEF190-2
—
3,000
—
15,000
TF190
UL, CSA, TÜV
RTEF190-AP
—
—
2,000
10,000
TF190
UL, CSA, TÜV
RUEF 30V
RUEF090
500
—
—
10,000
UF090
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF090-2
—
3,000
—
15,000
UF090
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF090-AP
—
—
2,000
10,000
UF090
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF110
500
—
—
10,000
UF110
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF110-2
—
3,000
—
15,000
UF110
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF110-AP
—
—
2,000
10,000
UF110
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF135
500
—
—
10,000
UF135
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF135-2
—
3,000
—
15,000
UF135
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF135-AP
—
—
2,000
10,000
UF135
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF160
500
—
—
10,000
UF160
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF160-2
—
3,000
—
15,000
UF160
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF160-AP
—
—
2,000
10,000
UF160
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF185
500
—
—
10,000
UF185
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF185-2
—
3,000
—
15,000
UF185
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF185-AP
—
—
2,000
10,000
UF185
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF250
500
—
—
10,000
UF250
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF250-2
—
3,000
—
15,000
UF250
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF250-AP
—
—
2,000
10,000
UF250
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF300
500
—
—
10,000
UF300
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF300-2
—
2,500
—
12,500
UF300
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF300-AP
—
—
1,000
5,000
UF300
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF400
500
—
—
10,000
UF400
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF400-2
—
1,500
—
7,500
UF400
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF400-AP
—
—
1,000
5,000
UF400
UL, CSA, TÜV, CQC
129
13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com