Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RUSBF110-2 Datasheet(PDF) 21 Page - Tyco Electronics

Part # RUSBF110-2
Description  PolySwitch Resettable Devices Radial-leaded Devices
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

RUSBF110-2 Datasheet(HTML) 21 Page - Tyco Electronics

Back Button RUSBF110-2 Datasheet HTML 17Page - Tyco Electronics RUSBF110-2 Datasheet HTML 18Page - Tyco Electronics RUSBF110-2 Datasheet HTML 19Page - Tyco Electronics RUSBF110-2 Datasheet HTML 20Page - Tyco Electronics RUSBF110-2 Datasheet HTML 21Page - Tyco Electronics RUSBF110-2 Datasheet HTML 22Page - Tyco Electronics RUSBF110-2 Datasheet HTML 23Page - Tyco Electronics RUSBF110-2 Datasheet HTML 24Page - Tyco Electronics RUSBF110-2 Datasheet HTML 25Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 28 page
background image
131
RoHS Compliant, ELV Compliant
10
RUEF
30V
RUEF300
500
——
10,000
UF300
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF300-2
—
2,500
—
12,500
UF300
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF300-AP
——
1,000
5,000
UF300
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF400
500
——
10,000
UF400
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF400-2
—
1,500
—
7,500
UF400
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF400-AP
——
1,000
5,000
UF400
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF500
250
——
5,000
UF500
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF500-2
—
1,500
—
7,500
UF500
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF500-AP
——
1,000
5,000
UF500
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF600
250
——
5,000
UF600
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF600-2
—
1,000
—
5,000
UF600
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF600-AP
——
1,000
5,000
UF600
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF700
250
——
5,000
UF700
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF700-2
—
1,000
—
5,000
UF700
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF700-AP
——
1,000
5,000
UF700
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF800
250
——
5,000
UF800
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF800-2
—
1,000
—
5,000
UF800
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF800-AP
——
1,000
5,000
UF800
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF900
250
——
5,000
UF900
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF900-2
—
1,000
—
4,000
UF900
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF900-AP
——
1,000
4,000
UF900
UL, CSA, TÜV, CQC
RHEF
30V - High Temperature
RHEF050
500
——
10,000
HF0.5
UL, CSA, TÜV
RHEF050-2
—
2,500
—
12,500
HF0.7
UL, CSA, TÜV
RHEF070
500
——
10,000
HF0.7
UL, CSA, TÜV
RHEF070-2
—
2,500
—
12,500
HF0.7
UL, CSA, TÜV
RHEF100
500
——
10,000
HF1.0
UL, CSA, TÜV
RHEF100-2
—
2,500
—
12,500
HF1.0
UL, CSA, TÜV
RUSBF
16V
RUSBF090
500
——
10,000
RF090
UL, CSA, TÜV
RUSBF090-2
—
3,000
—
15,000
RF090
UL, CSA, TÜV
RUSBF090-AP
——
2,000
10,000
RF090
UL, CSA, TÜV
RUSBF110
500
——
10,000
RF110
UL, CSA, TÜV
RUSBF110-2
—
3,000
—
15,000
RF110
UL, CSA, TÜV
RUSBF110-AP
——
2,000
10,000
RF110
UL, CSA, TÜV
RUSBF135
500
——
10,000
RF135
UL, CSA, TÜV
RUSBF135-2
—
3,000
—
15,000
RF135
UL, CSA, TÜV
RUSBF135-AP
——
2,000
10,000
RF135
UL, CSA, TÜV
RUSBF160
500
——
10,000
RF160
UL, CSA, TÜV
RUSBF160-2
—
3,000
—
15,000
RF160
UL, CSA, TÜV
RUSBF160-AP
——
2,000
10,000
RF160
UL, CSA, TÜV
RUSBF185
500
——
10,000
RF185
UL, CSA, TÜV
RUSBF185-2
—
3,000
—
15,000
RF185
UL, CSA, TÜV
RUSBF185-AP
——
2,000
10,000
RF185
UL, CSA, TÜV
RUSBF250
500
——
10,000
RF250
UL, CSA, TÜV
RUSBF250-2
—
3,000
—
15,000
RF250
UL, CSA, TÜV
RUSBF250-AP
——
2,000
10,000
RF250
UL, CSA, TÜV
RGEF
16V
RGEF250
500
——
10,000
GF250
UL, CSA, TÜV
RGEF250-2
—
3,000
—
15,000
GF250
UL, CSA, TÜV
RGEF250-AP
——
2,000
10,000
GF250
UL, CSA, TÜV
Part Number
Bag
Quantity
Tape & Reel
Quantity
Ammo Pack
Quantity
Standard Package
Quantity
Part Marking
Agency Recognition
Table R6 Packaging and Marking Information for Radial-leaded Devices
Cont’d



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com