Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BFP720F Datasheet(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Part # BFP720F
Description  C Heterojunction Wideband RF Bipolar Transistor
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BFP720F Datasheet(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BFP720F Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BFP720F Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BFP720F Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BFP720F Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BFP720F Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BFP720F Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BFP720F Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BFP720F Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BFP720F Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 26 page
background image
BFP720F
List of Figures
Data Sheet
5
Revision 1.0, 2009-03-13
Figure 1
Total Power Dissipation
P
tot = f (Ts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 2
Permissible Pulse Load
P
tot_max / Ptot_DC = f (tp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 3
Permissible Pulse Load
R
thJS = f (tp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 4
BFP720F Testing Circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 5
Transition Frequency
f
T = f (IC, VCE), f = 1 GHz, VCE Parameter in V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 6
Power Gain
G
ma, Gms, IS21I² = f (freq), VCE = 3 V, IC = 13 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 7
Power Gain
G
ma, Gms = f (IC), VCE = 3 V, f = Parameter in GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 8
Power Gain
G
ma, Gms = f (VCE), IC = 13 mA, f = Parameter in GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 9
Input Matching
S
11 = f (freq), VCE = 3 V, IC = 5 mA / 13 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 10
Output Matching
S
22 = f (freq), VCE = 3 V, IC = 5 mA / 13 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 11
Source Impedance
Z
opt for NFmin vs. Frequency, VCE = 3 V, IC = 5 mA / 13 mA . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 12
Noise Figure
NF
min = f (IC), VCE = 3 V, ZS = Zopt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 13
Noise Figure
NF
min = f (freq), VCE = 3 V, ZS = Zopt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 14
Package Outline TSFP-4(top / side view). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 15
Footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 16
Marking Example (Marking BFP720F: R9s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 17
Tape Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
List of Figures



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com