Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BP104F Datasheet(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # BP104F
Description  Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BP104F Datasheet(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

  BP104F Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BP104F Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BP104F Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BP104F Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BP104F Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Semiconductor Group
1
1997-11-19
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
NEU: in SMT
Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter
NEW: in SMT
BP 104 F
BP 104 FS
Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
4.5
4.3
Photosensitive area
Cathode lead
GEO06861
6.7
6.2
Chip position
1.1
0.9
2.20 mm x 2.20 mm
1.6
1.2
GEO06075
4.0
3.7
4.3
4.5
5.4
4.9
0.6
0.4
0.3
0.5
0.8
0.6
Cathode marking
Chip position
0.4
0.6
0.35
0.2
0 ... 5˚
5.08 mm
spacing
Approx. weight 0.1 g
Photosensitive area
2.20 mm x 2.20 mm


Similar Part No. - BP104F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F Datasheet
129Kb / 6P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104FAS OSRAM-BP104FAS Datasheet
217Kb / 6P
Silicon Pin Photodiode with Daylight Filter
BP104FASR OSRAM-BP104FASR Datasheet
217Kb / 6P
Silicon Pin Photodiode with Daylight Filter
BP104FS OSRAM-BP104FS Datasheet
129Kb / 6P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104FS-Z OSRAM-BP104FS-Z Datasheet
185Kb / 7P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
More results

Similar Description - BP104F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH204F SIEMENS-SFH204F Datasheet
86Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA OSRAM-BPW34FA_04 Datasheet
74Kb / 6P
Si-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104FS-Z OSRAM-BP104FS-Z Datasheet
185Kb / 7P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com