Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

XC6902 Datasheet(PDF) 19 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6902
Description  -16V ?ε뒟縕좈쎔?㎩엹3 塋?춴?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6902 Datasheet(HTML) 19 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6902 Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 23 page
background image
19/23
XC6902
シリーズ
●SOT-89 パッケージ許容損失
SOT-89 パッケージにおける許容損失特性例となります。
許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。
周囲温度(℃)
許容損失 Pd (mW)
熱抵抗(℃/W)
25
1000
85
400
100.00
1. 測定条件(参考データ)
測定条件:基板実装状態
雰囲気:自然対流
実装:
Pb フリーはんだ
実装基盤:基板
40mm×40mm(片面 1600mm
2)に対して
銅箔面積
表面 約
50%-裏面 約 50%
放熱板と周りの銅箔接続
基板材質:ガラスエポキシ(
FR-4)
板厚:
1.6mm
スルーホール:ホール径
0.8mm 5 個
評価基板レイアウト(単位:mm)
2. 許容損失-周囲温度特性
基板実装( Tjmax=125℃)
Pd-Ta特性グラフ
0
200
400
600
800
1000
1200
25
45
65
85
105
125
周囲温度Ta(℃)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com