Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

XC6902 Datasheet(PDF) 21 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6902
Description  -16V ?ε뒟縕좈쎔?㎩엹3 塋?춴?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6902 Datasheet(HTML) 21 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6902 Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6902 Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
21/23
XC6902
シリーズ
■マーキング
●SOT-23、SOT-89
① 製品シリーズを表す。
② 出力電圧範囲を表す。
③ 出力電圧を表す。
-
Z
-3.8
-6.8
-9.8
-
Y
-3.7
-6.7
-9.7
-
X
-3.6
-6.6
-9.6
-
V
-3.5
-6.5
-9.5
-
U
-3.4
-6.4
-9.4
-11.8
M
-2.8
-5.8
-8.8
-11.7
K
-2.6
-5.6
L
-2.7
-5.7
-8.7
-11.4
-11.5
-8.6
-11.6
-2.5
-5.5
-8.5
-5.4
-8.4
7
-1.6
-4.6
-7.6
6
-1.5
-4.5
-7.5
5
-1.4
-4.4
-7.4
-10.8
-1.8
-4.8
-7.8
-10.6
-7.7
-10.7
-10.4
-10.5
F
-2.4
H
4E
8
-1.7
-4.7
9
シンボル
出力電圧(V)
シンボル
出力電圧(V)
シンボル
出力電圧(V)
0
-0.9
-3.9
-6.9
-9.9
A
-1.9
-4.9
-7.9
-10.9
N
-2.9
-5.9
-8.9
-11.9
1
-1.0
-4.0
-7.0
-10.0
B
-2.0
-5.0
-8.0
-11.0
P
-3.0
-6.0
-9.0
-12.0
2
-1.1
-4.1
-7.1
-10.1
C
-2.1
-5.1
-8.1
-11.1
R
-3.1
-6.1
-9.1
-
3
-1.2
-4.2
-7.2
-10.2
D
-2.2
-9.2
-
-5.2
-8.2
-11.2
S
-3.2
-6.2
-9.3
-
-2.3
-5.3
-8.3
-11.3
T
-3.3
-6.3
-1.3
-4.3
-7.3
-10.3
④⑤ 製造ロットを表す。01~09, 0A~0Z, 11~9Z, A1~A9, AA~AZ, B1~ZZ を繰り返す。
(但し、G,I,J,O,Q,W は除く。反転文字は使用しない。)
シンボル
品名表記例
E
XC6902xxxxxx-G
シンボル
電圧
(V)
品名表記例
A
-0.9 ~ -3.8
XC6902*091**-G ~ XC6902*381**-G
B
-3.9 ~ -6.8
XC6902*391**-G ~ XC6902*681**-G
C
-6.9 ~ -9.8
XC6902*691**-G ~ XC6902*981**-G
D
-9.9 ~ -12.0
XC6902*991**-G ~ XC6902*C01**-G
12
3
①
②
③
④
⑤
12
3
SOT-23
SOT-89



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com