Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

F011-059 Datasheet(PDF) 5 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Part # F011-059
Description  Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Direct Link  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F011-059 Datasheet(HTML) 5 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F011-059 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-059 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-059 Datasheet HTML 3Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-059 Datasheet HTML 4Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-059 Datasheet HTML 5Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-059 Datasheet HTML 6Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
0,24 µF + 2 x 10000 pFX1Y2
0,24 µF + 2 x 27000 pFX1Y2
0,47 µF + 2 x 4700
pFX1Y2
0,47 µF + 2 x 27000 pFX1Y2
0,47 µF + 2 x 20000 pFX1Y2
0,47 µF + 2 x 10000 pFX1Y2
1
µF + 2 x 24000 pFX1Y2
Funk-Entstörfilter
im runden Metallgehäuse mit Gewindezapfen
Radio-Interference Suppression Filters
encapsulation: round metal case with threaded stud
Filtres d’antiparasitage
boîtier métallique rond avec vis
Nennspannung:
AC 440 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20%
Kondensatorenklasse:
X1Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Entladewiderstand:
470 K bei 1
µF
Ausführung:
680 K bei 0,47 µF
1 M0 bei 0,24 µF
Nennstrom
Rated
current
Courant
nominal
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Teile-Nr.
Part number
Référence
Abmessungen
Dimension
I
Weitere Kapazitäts- und Induktivitätswerte auf Anfrage
Other values upon request / D’autres capacités et inductances sur demande
Ausführung:
Metallbecher mit Gewindezapfen
ähnlich DIN 41116
Klimakategorie:
25/110/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
80
80
80
80
80
80
95
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
2 x 1
mH
2 x 300 µH
2 x 1
mH
2 x 300 µH
2 x 1
mH
2 x 1
mH
2 x 1
mH
F022-924/000
F022-924/012
F022-947/007
F022-947/012
F022-947/006
F022-947/000
F022-947/100



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com