Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DEFME-101 Datasheet(PDF) 3 Page - ITT Industries

Part # DEFME-101
Description  Defining and Champooning Innivation
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ITT [ITT Industries]
Direct Link  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DEFME-101 Datasheet(HTML) 3 Page - ITT Industries

  DEFME-101 Datasheet HTML 1Page - ITT Industries DEFME-101 Datasheet HTML 2Page - ITT Industries DEFME-101 Datasheet HTML 3Page - ITT Industries DEFME-101 Datasheet HTML 4Page - ITT Industries DEFME-101 Datasheet HTML 5Page - ITT Industries DEFME-101 Datasheet HTML 6Page - ITT Industries DEFME-101 Datasheet HTML 7Page - ITT Industries DEFME-101 Datasheet HTML 8Page - ITT Industries DEFME-101 Datasheet HTML 9Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
Description
D Subminiature Accessories
Accessory Selection Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
• Metal Backshell
Die Cast Zinc, EMI Shielded Straight Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Metal Backshell Straight Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Metal Backshell 45° Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Clamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
• Plastic Backshell
Snap-Together Metalized Plastic, EMI Shielded . . . . . . . . . . . . . . . 9
Locking Hardware for Snap-Together Plastic Backshell . . . . . . . . . 10
Low Cost Metalized Plastic, Straight Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Snap-Together Universal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
One-Piece Snap-Together . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
One-Piece Straight Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
One-Piece Plastic, 90° Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Locking Hardware
Screw Lock Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
Slide Lock Assemblies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Spring Latch Assemblies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Jackscrew/Jackpot Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
• Guide Pin Plate
Female Guide Pin Plate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Male Guide Pin Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Connector Saver
High Reliability Connector Saver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Miscellaneous
Polarizing Plates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Right Angle Brackets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wire Hole Fillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dust Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Interfacial Seal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Potting Shell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Part Number Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Product Safety Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table of Contents
Cannon D Subminiature Accessories
www.ittcannon.com
NEW TOC:Layout 1
3/26/09
10:34 AM
Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com