Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LPT670 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LPT670
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LPT670 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LPT670 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LPT670 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LPT670 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LPT670 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LPT670 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LPT670 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LPT670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LPT670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LPT670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670
TOPLED
®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Nicht für Neuentwicklungen
Not for new designs
2006-01-01
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes P-LCC-2-Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: extrem breite
Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen
und Einkopplungen in Lichtleiter
•
Wellenlänge: 628 nm (super-rot),
606 nm (orange), 587 nm (gelb), 570 nm (grün),
560 nm (pure green)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: GaAsP (super-rot, orange, gelb,
grün), GaP (pure green)
•
optischer Wirkungsgrad: 1,5 lm/W (super-rot,
orange, gelb), 2,5 lm/W (grün),
0,6 lm/W (pure green)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
Anwendungen
•
Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich
•
optischer Indikator
•
Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Laufschriftanzeigen
•
Signal- und Symbolleuchten
Features
•
package: white P-LCC-2 package, colorless clear
resin
•
feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in light
guides
•
wavelength: 628 nm (super-red),
606 nm (orange), 587 nm (yellow),
570 nm (green), 560 nm (pure green)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: GaAsP (super-red, orange, yellow,
green), GaP (pure green)
•
optical efficiency: 1.5 lm/W (super-red, orange,
yellow), 2.5 lm/W (green), 0.6 lm/W (pure green)
•
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
Applications
•
indoor and outdoor displays
•
optical indicators
•
backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys,
displays, illuminated advertising, general lighting)
•
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
•
coupling into light guides
•
light writing displays
•
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LPT670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LPT670 OSRAM-LPT670 Datasheet
435Kb / 15P
Nicht f체r Neuentwicklungen Not for new designs
LPT670 OSRAM-LPT670 Datasheet
441Kb / 19P
Optical Indicator
logo
ams AG
LPT670 AMSCO-LPT670 Datasheet
1Mb / 21P
TOPLED, SMT LED with integrated reflector.
Version 1.1 2018-04-03
logo
Siemens Semiconductor G...
LPT670-FJ SIEMENS-LPT670-FJ Datasheet
496Kb / 8P
TOPLED
LPT670-G SIEMENS-LPT670-G Datasheet
496Kb / 8P
TOPLED
More results

Similar Description - LPT670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com