Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AV1832D Datasheet(PDF) 5 Page - Aplus Intergrated Circuits

Part # AV1832D
Description  single-chip voice synthesizing CMOS IC
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Direct Link  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AV1832D Datasheet(HTML) 5 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AV1832D Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
AVxx32A Series
Rev 1.0
2003/02/12
5
1. ㆒般規格:
A
V1232E、AV1832D、AV2432C,皆為單晶片 CMOS 語音合成 IC。他們以 5-bit LOGPCM 編碼方
式,合成長達
12、18、24 秒之語音。藉由製造過程㆗更換光罩,將客戶需要之語音資料編寫入ROM㆗。
2. 特性:
(1). 單㆒工作電壓範圍為2.4 ~
5 伏特。
(2). 語音總長度可達 12,18,24 秒,且可被分割成32個語音段(voice_section),每段長度可不同。
(3). 每㆒個的語音段可以有㆕種不同的結束點 (即有4種播放時間的選擇),而最長的播放時間是每㆒段”語音+靜
音
”的時間。其㆗每㆒段的”語音+靜音”時間 最多可達22秒。 (在6kHz取樣頻率㆘)。
(4). 具有255個語音格(voice_step),可規劃成32語音組(sub_table)。每㆒語音格可指定㆒語音段,播放速度,
和
STS1、STS2、STS3、STS4 輸出致能或非致能。
8種播放速度選項: 1> 5.0k ; 2> 5.6k ; 3> 6.2k ; 4> 7.0k ; 5> 8.0k ; 6> 9.4k ; 7> 11.3k ; 8> 14.1k Hz
( Vdd=3V ; Rosc=180k ohms )。
STS1,2,3,4 致能選擇: 每㆒種由㆒個控制位元控制( “0” → 致能 ; “1” → 非致能 )。
(5). 有3種觸發輸入模式: 矩陣 (Matrix) 觸發,單獨 (Alone)觸發,或 串列式CPU觸發。( 光罩選擇 )
在矩陣觸發和單獨觸發模式,各有
MODE模式選擇,優先順序以及防止誤動作時間的選項。
”MODE/STS4” 腳可選擇輸入MODE控制模式或 STS4輸出。( 光罩選擇 )
□ 矩陣觸發:
4×4矩陣輸入,M1~M16 (ROW1~4 x COL1~4)
◎
MODE模式選擇:MODE=0,對應至語音組1~16;MODE=1,對應至語音組17~32。
◎優先順序:
M1>M2>M3>M4; M5>M6>M7>M8; M9>M10>M11>M12; M13>M14>M15>M16
◎防止誤動作
(DEBOUNCE)時間:11ms--提供㆒般手動操作; 1ms--提供較敏感的動作。
□ 單獨觸發:八個單獨輸入,
A1~A8 (ROW1~4 + COL1~4)
◎
MODE模式選擇:MODE=0,對應至語音組1~8;MODE=1,對應至語音組9~16。
◎優先順序:
A1>A2>A3>A4>A5>A6>A7>A8
◎防止誤動作
(Debounce)時間:10ms--提供㆒般手動操作;50us--提供跳動開關使用。
每個單獨輸入皆可選擇
1M+CDS,10M 或 10M+CDS pull-low 的輸入方式。
如果
MODE/STS4腳選擇為STS4輸出,則矩陣觸發只對應至語音組1~16或單獨觸發只對應至語音組1~8。
以㆖
2種觸發,每㆒輸入可選擇不同觸發方式(光罩選擇):邊緣觸發 / 位準觸發(Edge/Level) ; 保持 / 非保
持
(Hold/UnHold) ; 後段蓋前段 / 非後段蓋前段(Retrigger/Irretrigger)。
□ 串列式
CPU觸發:以輸入腳A8 (COL4) 當作連接其它CPU界面的輸入腳,此時其它的輸入腳(ROW1~4,
COL1~3)皆為非致能。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com