Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CDMT40D20HF-R63NC Datasheet(PDF) 6 Page - Sumida Corporation

Part # CDMT40D20HF-R63NC
Description  Metal Hybrid Inductor
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDMT40D20HF-R63NC Datasheet(HTML) 6 Page - Sumida Corporation

Back Button CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 8Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 9Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 10Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
メタルハイブリッドインダクタ
CDMT40D20
備考:本仕様書は、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますのでご了承ください。また、ご注文の際のお問合わせは、最寄りの地域営業
へご連絡ください。
Page 1 of 5
Ver.1.0 2016.01.21
www.sumida.com
特性
メタルハイブリッドインダクタ
閉磁構造.
大電流対応
サイズ:4.3 x 4.3 x H2.1 mm Max.
製品重量: 0.18g (参考値)
ハロゲンフリー
動作温度範囲: - 40℃~+125℃
(コイル自己発熱を含まず)
用途
基地局、サーバー、SSD、低背大電流仕様
外形寸法 - [mm]
推奨ランド寸法 - [mm]
結線図



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com