Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CDMT40D20HF-R63NC Datasheet(PDF) 7 Page - Sumida Corporation

Part # CDMT40D20HF-R63NC
Description  Metal Hybrid Inductor
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDMT40D20HF-R63NC Datasheet(HTML) 7 Page - Sumida Corporation

Back Button CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 8Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 9Page - Sumida Corporation CDMT40D20HF-R63NC Datasheet HTML 10Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
メタルハイブリッドインダクタ
CDMT40D20
備考:本仕様書は、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますのでご了承ください。また、ご注文の際のお問合わせは、最寄りの地域営業
へご連絡ください。
Page 2 of 5
Ver.1.0 2016.01.21
www.sumida.com
電気的特性
品名
インダクタンス
(μH)
(±30%)
※1
D.C.R (mΩ)
Typ. (Max.)
直流重畳実力電流(A)
20℃※2
温度上昇実力電流 (A) ※3
※4
※5
CDMT40D20HF-R27NC
0.27
5.80 (6.40)
17.20
7.50
16.80
CDMT40D20HF-R47NC
0.47
7.50 (8.30)
11.40
6.80
14.00
CDMT40D20HF-R63NC
0.63
9.40 (10.30)
10.40
6.10
11.70
CDMT40D20HF-1R0NC
1.00
13.20 (14.50)
8.70
5.40
9.60
CDMT40D20HF-1R5NC
1.50
19.50 (21.50)
7.10
4.40
7.50
CDMT40D20HF-2R2NC
2.20
28.00 (30.80)
5.60
3.50
5.50
CDMT40D20HF-3R3NC
3.30
42.00 (46.20)
4.30
3.00
4.60
CDMT40D20HF-4R7NC
4.70
59.00 (64.90)
3.70
2.50
3.50
※ 1 測定条件 at 100kHz 0.1V.
※ 2 直流重畳実力電流:直流電流を流した時、インダクタンスの値が公称値の 70%になる電流実力値。
※ 3 温度上昇実力電流:通電時、コイルの温度上昇が△T=40℃になる直流電流実力値。(Ta=20℃を基準とする。)
※ 4 測定条件;Irms 試験値は 25℃の環境での製品実力値。
※ 5 測定条件;Irms 試験値は 25℃の環境、銅板上での製品実力値。
※ 静電気により電気的特性劣化の恐れがあります。コイルの取り扱いには静電気対策を実施下さい。
※ CDMT40D20HF-4R7NC に関しては、2016 年 3 月から量産対応予定です。他は量産対応可能です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com