Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SE2513 Datasheet(PDF) 2 Page - Seaward Electronics Inc.

Part # SE2513
Description  Dual/Single USB Charger Port Controller
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEAWARD [Seaward Electronics Inc.]
Direct Link  http://www.seawardinc.com
Logo SEAWARD - Seaward Electronics Inc.

SE2513 Datasheet(HTML) 2 Page - Seaward Electronics Inc.

  SE2513 Datasheet HTML 1Page - Seaward Electronics Inc. SE2513 Datasheet HTML 2Page - Seaward Electronics Inc. SE2513 Datasheet HTML 3Page - Seaward Electronics Inc. SE2513 Datasheet HTML 4Page - Seaward Electronics Inc. SE2513 Datasheet HTML 5Page - Seaward Electronics Inc. SE2513 Datasheet HTML 6Page - Seaward Electronics Inc. SE2513 Datasheet HTML 7Page - Seaward Electronics Inc. SE2513 Datasheet HTML 8Page - Seaward Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Rev1.0
Preliminary and all contents are subject to change without prior notice.
© Seaward Electronics, Inc., • www.seawardinc.com • Page
2
29/05/2015
SE2513/SE2513A/SE2515
Dual/Single USB Charger Port Controller
Typical Application(典型应用电路)
2×10W Application
(SE2513)
2×12W Application(SE2513A)
General Description
SE2513 是一款 USB 专用充电端口控制
器。一个自动检测特性监控 USB 数据线路电
压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特
征,实现在下列专用充电系统配置中为兼容器
件充电:
1. 分压器 1 DCP,被要求分别在 D+和 D-线
路上施加 2V 和 2.7V 电压,或者分别在
D+和 D-线路上施加 2.7V 和 2V 电压,或者
分别在 D+和 D-线路上施加 2.7V 和 2.7V
电压;
2. 分压器 2 DCP,被要求在 D+和 D-线路上
分别施加 2.7V 和 2V 电压;
3. BC1.2 DCP 被要求将 D+短接至 D-;
4. 中国电信标准 YD/T 1591_2009 短接模
式,被要求将 D+短接至 D-;
5. D+和 D-电压均为 1.2V。
Features
 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本
1.2(BC1.2)
,支持 USB DCP D+短接至
D-线路
 依照中国电信标准 YD/T 1591_2009 短接
模式,支持短接模式
 支持分压器 1 和分压器 2 模式
 自动切换各种模式
 工作电压范围:4.5V~5.5V
 SOT23-6,SOT23-5 封装形式
Applications(产品应用)
◆ 车载 USB 电源充电器
◆ 带有 USB 端口的 AC/DC 适配器
◆ 其他 USB 充电器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com