Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CD1031CS Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD1031CS
Description  CD1031CS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CD1031CS Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD1031CS Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD1031CS Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD1031CS Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD1031CS Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Silicore
绍兴芯谷科技有限公司
CD1031CS
绍兴芯谷科技有限公司
www. Silicore. com. cn
CHMC
2/4
极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)
数
值
参 数 名 称
符
号
最
小
最
大
单
位
电源电压
Vcc
-
20
V
输出电流
Io(pp)
-
2.0
A
功耗(1) Tamb=吨 无散热板
PD1
-
1.5
W
功耗(2) Tamb=75℃,1mm 厚铝
散热板 31.6 mm*31.6 mm
PD2
-
2.15
W
工作环境温度
Tamb
-20
75
℃
贮存温度
Tstg
-40
150
℃
电特性 (若无其它规定,Vcc=12V,Tamb=25℃)
规 范 值
特 性 和 条 件
符
号
最 小
典 型
最 大
单
位
静态电流 VI=0
Icco
15
30
46
mA
直流输出电压 VI=0
Vo
5.6
6.0
6.4
V
场频 5 端输入 1.3Vpp 同步信号
Fv
-
50/60
-
Hz
自由振荡频率 振荡电容 1μF(钽电容)
电阻 38.1KΩ
Fvo
53
60
67
Hz
场引入 频率 范围 指 定 积分电 路, 5 端输入
1.3Vpp 同步信号
Fvp
-10
-12
-
Hz
自由振荡频率随
设定 Vcc=12V 时,fvo=60Hz
电源电压变化范围
Vcc=12±2V 同的频率偏移
Δfvo
-
-
±1.0
Hz
场引入频率范围随 以 Vcc=12V 时的频率范围
电源电压变化范围 为基准,在 Vcc=12±2V 时
的变化范围
Δfvp
-
-
±3.0
Hz
输入饱和电压 Io=0.7A
Vsat
-
1.3
1.6
V
场脉冲宽度 振荡电容 1μF(钽电容)
电阻 38.1KHz
Twv
300
420
600
μS



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com