Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

3LP02C Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 3LP02C
Description  3LP02C
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

3LP02C Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  3LP02C Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 3LP02C Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 3LP02C Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 3LP02C Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
3LP02C
No.6385-1/4
3LP02C
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
特長
・低オン抵抗。
・超高速スイッチング。
・2.5V 駆動。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
−30
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±10
V
ドレイン電流(DC)
ID
− 0.2
A
ドレイン電流(パルス)
IDP
PW ≦ 10
µs, duty cycle ≦ 1%
− 0.8
A
許容損失
PD
0.25
W
チャネル温度
Tch
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS ID= − 1mA, VGS=0
− 30
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS= − 30V, VGS=0
− 10
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS= ± 8V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS= − 10V, ID= − 100µA
− 0.4
− 1.4
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS= − 10V, ID= − 100mA
0.21
0.3
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)1
ID= − 100mA, VGS= − 4V
2.4
3.1
Ω
RDS(on)2
ID= − 50mA, VGS= − 2.5V
3.5
4.9
Ω
RDS(on)3
ID= − 10mA, VGS= − 1.5V
10
20
Ω
入力容量
Ciss
VDS= − 10V, f=1MHz
28
pF
出力容量
Coss
VDS= − 10V, f=1MHz
15
pF
帰還容量
Crss
VDS= − 10V, f=1MHz
5.2
pF
次ページへ続く。
外形図 2091A
(unit : mm)
N6385
注文コード No. N6385
P チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用
O0599
O0599 TS IM ◎祝田 TA-2007
1 : Gate
2 : Source
3 : Drain
SANYO : CP
0.4
0.95 0.95
1.9
2.9
0.16
0
∼0.1
2
3
1
No.
新


Similar Part No. - 3LP02C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
3LP02M SANYO-3LP02M Datasheet
56Kb / 4P
P-Channel Silicon MOSFET (Ultrahigh-Speed Switching Applications)
3LP02N SANYO-3LP02N Datasheet
43Kb / 4P
Ultrahigh-Speed Switching Applications
3LP02SP SANYO-3LP02SP Datasheet
44Kb / 4P
Ultrahigh-Speed Switching Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com