Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

3LP02C Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 3LP02C
Description  3LP02C
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

3LP02C Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  3LP02C Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 3LP02C Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 3LP02C Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 3LP02C Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
3LP02C
No.6385-2/4
前ページより続く。
min
typ
max
unit
ターンオン遅延時間
td(on)
指定回路において
24
ns
立ち上がり時間
tr
   〃
75
ns
ターンオフ遅延時間
td(off)
   〃
200
ns
下降時間
tf
   〃
150
ns
総ゲート電荷量
Qg
2
nC
ゲート・ソース電荷量
Qgs
VDS= − 10V, VGS= − 10V, ID= − 200mA
0.25
nC
ゲート・ドレイン電荷量
Qgd
0.35
nC
ダイオード順電圧
VSD
IS= − 200mA, VGS=0
− 0.82
− 1.2
V
単体品名表示:XD
スイッチングタイム測定回路図
0
0
--0.02
--0.04
--0.06
--0.08
--0.12
--0.14
--0.16
--0.18
--0.20
--0.2
--0.10
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--0.1
--0.3
--0.5
--0.7
--0.9
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
ID -- VDS
--1.5V
--2.0V
0
--0.5
--1.0
--1.5
--2.0
--2.5
--3.0
--3.5
0
--0.05
--0.10
--0.15
--0.20
--0.25
--0.30
--0.35
--0.40
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
ID -- VGS
VDS=--10V
0
0
--1
1
--2
2
--3
3
--4
4
--5
5
6
7
--6
8
--7
--8
--9
--10
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
RDS(on) -- VGS
Ta=25
°C
ID=50mA
100mA
--0.01
1.0
--0.1
23
5
7
2
3
5
7
10
7
5
3
2
--1.0
ドレイン電流, ID -- A
RDS(on) -- ID
VGS=--4V
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
IT00237
IT00238
IT00239
IT00240
PW=10
µs
D.C.
≦1%
0V
--4V
VIN
P.G
50
Ω
G
D
ID=--100mA
RL=150Ω
VDD=--15V
VOUT
3LP02C
S
VIN



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com