Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

Q65111A5421 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # Q65111A5421
Description  Outdoor lighting
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65111A5421 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  Q65111A5421 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
2015-03-02
1
2015-03-02
SOLERIQ
® P 6
Datasheet
Version 1.1
GW MAEGB1.EM
With its high luminance the SOLERIQ® P 6 is the ideal
LED for all kind of directional applications like spot
lights or directional retrofits. To make system designs
easy, the SOLERIQ
® P 6 has only a single flux and
color bin and is specified at 85 °C to mimic the
temperatures typically found in directional
applications. The small light emitting surface of only
6 mm diameter enables system designs with very
small optics and world class center beam
candlepower (CBCP). Hence only one SOLERIQ® P 6
can replace a traditional 35 W HID lamp while
maintaining a compact form factor.
Mit ihrer hohen Leuchtdichte ist die SOLERIQ® P 6 die
ideale LED für alle gerichteten Anwendungen wie
Spot-Leuchten oder gerichtete Retrofits. Um die
Systementwicklung einfach zu machen, hat die
SOLERIQ® P 6 LED nur eine Lichtstrom- und
Farbortgruppe und ist bei 85 °C, einer typischen
Anwendungstemperatur, spezifiziert. Die kleine Licht
emittierenden Fläche von nur 6 mm Durchmesser
ermöglicht Systemdesigns mit sehr kleinen Optiken
und weltklasse Lichtstärke (cd) Werten. Dadurch kann
auch unter Beibehaltung eines kompakten
Formfaktors eine traditionelle 35 W HID Lampe von
nur einer SOLERIQ® P 6 ersetzt werden.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: Chip-on-Board
•
Gehäusetyp: Chip-on-Board
• Viewing angle at 50 % I
V: 120°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
• Color: 2700 K - 5000 K (white)
•
Farbe: 2700 K - 5000 K (weiß)
• CRI: min. 80 ( typ. 82 )
•
CRI: min. 80 ( typ. 82 )
• Luminous Flux: typ. 860 lm @ 3000 K, 85 °C
•
Lichtstrom: typ. 860 lm @ 3000 K, 85 °C
• Luminous efficacy: typ. 95 lm/W @ 3000 K, 85 °C
•
Lichtausbeute: typ. 95 lm/W @ 3000 K, 85 °C
Applications
Anwendungen
• Spot lights
•
Spot-Leuchten
• Shop lighting
•
Ladenbeleuchtung
• Outdoor lighting
•
Außenbeleuchtung


Similar Part No. - Q65111A5421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
Q65111A5422 OSRAM-Q65111A5422 Datasheet
739Kb / 19P
Museum lighting
Q65111A5423 OSRAM-Q65111A5423 Datasheet
739Kb / 19P
Museum lighting
Q65111A5424 OSRAM-Q65111A5424 Datasheet
739Kb / 19P
Museum lighting
Q65111A5425 OSRAM-Q65111A5425 Datasheet
739Kb / 19P
Museum lighting
More results

Similar Description - Q65111A5421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Level One
ANA-3100 LVL1-ANA-3100 Datasheet
199Kb / 2P
3GHz Outdoor Lighting Arrestor Kit
ANA-6101 LVL1-ANA-6101 Datasheet
270Kb / 2P
6GHz Outdoor Lighting Arrestor
logo
List of Unclassifed Man...
701912-C1I75 ETC2-701912-C1I75 Datasheet
772Kb / 2P
LED lighting for Indoor & Outdoor
701912-C1I75 ETC2-701912-C1I75 Datasheet
772Kb / 2P
LED lighting for Indoor & Outdoor
logo
OSRAM GmbH
LRW5SM OSRAM-LRW5SM Datasheet
611Kb / 21P
Architectural Lighting indoor and outdoor
LTH9GP OSRAM-LTH9GP Datasheet
630Kb / 21P
Architectural Lighting indoor and outdoor
LYH9GP OSRAM-LYH9GP Datasheet
689Kb / 21P
Architectural Lighting indoor and outdoor
GWP9LR31.PM OSRAM-GWP9LR31.PM Datasheet
1Mb / 24P
Outdoor lighting
GWP9LT31.PM OSRAM-GWP9LT31.PM Datasheet
2Mb / 24P
Outdoor lighting
KRDMLN31.23 OSRAM-KRDMLN31.23 Datasheet
676Kb / 22P
Architectural Lighting indoor and outdoor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com