Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

Q65111A5421 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # Q65111A5421
Description  Outdoor lighting
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65111A5421 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  Q65111A5421 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65111A5421 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2015-03-02
2
Version 1.1
GW MAEGB1.EM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 18
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 18
Bestellnummer
I
F = 350 mA,
T
S = 85 °C
[K]
Φ
V [lm]
GW MAEGB1.EM-QPQS-27S3
2700
710 ... 970
Q65111A5421
GW MAEGB1.EM-QQQT-30S3
3000
763 ... 1042
Q65111A5420
GW MAEGB1.EM-QQQT-35S3
3500
763 ... 1042
Q65111A5419
GW MAEGB1.EM-QRQU-40S3
4000
820 ... 1120
Q65111A5381
GW MAEGB1.EM-QRQU-50S3
5000
820 ... 1120
Q65111A5380
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW MAEGB1.EM-QQQT-35S3 means that only one group QQQT will
be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW MAEGB1.EM-QQQT-35S3 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen QQQT enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen
nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com