Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LEWE3A Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LEWE3A
Description  Strahler f체r die Allgemeinbeleuchtung
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEWE3A Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LEWE3A Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2008-02-11
2
LE W E3A
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Verpackungseinheit geliefert. Z.B.:
LE W E3A-NXQX-6K8L bedeutet, dass in der Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen NX, NY, NZ, PX, PY, PZ oder QX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.:
LE W E3A-NXQX-6K8L bedeutet, dass in
einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe
Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped in each packing unit (there will be no mixing of two groups in
each packing unit). E.g.
LE W E3A-NXQX-6K8L means that only one group NX, NY, NZ, PX, PY, PZ or QX
will be shippable for any one packing unit.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped in any one packing unit . E.g.
LE W E3A-NXQX-6K8L means
that only 1 chromaticity coordinate group -6K, -6L, -7K, -7L, -8K or -8L will be shippable (see page 5 for
explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 17
Luminous
Flux
1) page 17
I
F = 700 mA
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 17
Luminous
Intensity
2) page 17
I
F = 700 mA
Ι
V (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LE W E3A-NXQX-6K8L
white
(without optics)
280 ... 820
185 (typ.)
Q65110A7751



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com