Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LEWE3A Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Part # LEWE3A
Description  Strahler f체r die Allgemeinbeleuchtung
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEWE3A Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LEWE3A Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LEWE3A Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
2008-02-11
6
LE W E3A
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstrom
2) Seite 17
Luminous Flux
2) page 17
Φ
V (lm)
MZ
NX
NY
NZ
PX
PY
PZ
QX
240 ...
280
280 ...
330
330 ...
390
390 ...
450
450 ...
520
520 ...
610
610 ...
710
710 ...
820
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual
brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: NY-6L
Example: NY-6L
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
NY
6L
Anm.:
In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com