Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VJNON-MAGNETIC Datasheet(PDF) 12 Page - Vishay Siliconix

Part # VJNON-MAGNETIC
Description  Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for Non-Magnetic Applications (Epoxy Bonding)
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  VISHAY [Vishay Siliconix]
Direct Link  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VJNON-MAGNETIC Datasheet(HTML) 12 Page - Vishay Siliconix

Back Button VJNON-MAGNETIC Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VJNON-MAGNETIC Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix VJNON-MAGNETIC Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix VJNON-MAGNETIC Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix VJNON-MAGNETIC Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix VJNON-MAGNETIC Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix VJNON-MAGNETIC Datasheet HTML 14Page - Vishay Siliconix VJNON-MAGNETIC Datasheet HTML 15Page - Vishay Siliconix VJNON-MAGNETIC Datasheet HTML 16Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 17 page
background image
VJ Non-Magnetic Series for Epoxy Bonding
www.vishay.com
Vishay Vitramon
Revision: 05-Dec-16
12
Document Number: 45128
For technical questions, contact: mlcc@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Notes
RoHS-compliant
•• Flamed paper tape • Plastic tape
SELECTION CHART
DIELECTRIC
X7R
STYLE
VJ2225
VJ3640
CASE CODE
2225
3640
VOLTAGE (VDC)
25
50
100
200
500
630
1000
1500
2000
25
50
100
200
500
VOLTAGE CODE
X
A
B
C
E
L
G
R
F
X
A
B
C
E
CAP. CODE
CAP.
102
1.0 nF
122
1.2 nF
152
1.5 nF
182
1.8 nF
222
2.2 nF
272
2.7 nF
332
3.3 nF
392
3.9 nF
472
4.7 nF
562
5.6 nF
•
•
682
6.8 nF
•
•
822
8.2 nF
•
•
103
10 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
123
12 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
153
15 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
183
18 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
223
22 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
273
27 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
333
33 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
393
39 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
473
47 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
563
56 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
683
68 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
823
82 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
104
100 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
124
120 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
154
150 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
184
180 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
224
220 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
274
270 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
334
330 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
394
390 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
474
470 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
564
560 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
684
680 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
824
820 nF
•
•
•
•
•
•
•
•
105
1.0 μF
•
•
•
•
•
•
•
•
125
1.2 μF
•
•
•
•
•
•
•
•
155
1.5 μF
•
•
•
•
•
•
•
185
1.8 μF
•
•
•
•
•
•
•
225
2.2 μF
•
•
•
•
•
275
2.7 μF
•
•
•
•
•
335
3.3 μF
•
•
•
•
395
3.9 μF
•
•
•
•
475
4.7 μF
•
•
•
565
5.6 μF
•
685
6.8 μF
•
825
8.2 μF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com