Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AS62V256A Datasheet(PDF) 3 Page - Alliance Semiconductor Corporation

Part # AS62V256A
Description  Three?뭩tate outputs
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALSC [Alliance Semiconductor Corporation]
Direct Link  https://www.alliancememory.com
Logo ALSC - Alliance Semiconductor Corporation

AS62V256A Datasheet(HTML) 3 Page - Alliance Semiconductor Corporation

  AS62V256A Datasheet HTML 1Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 2Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 3Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 4Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 5Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 6Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 7Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 8Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 9Page - Alliance Semiconductor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
3
Sept 2012
AS62V256A-70SIN
α Στρεσσεσ γρεατερ τηαν τηοσε λιστεδ υνδερ „Αβσολυτε Μαξιµυµ Ρατινγσ“ µαψ χαυσε περµανεντ δαµαγε το τηε δεϖιχε. Τηισ ισ α στρεσσ ρατινγ
ονλψ, ανδ φυνχτιοναλ οπερατιον οφ τηε δεϖιχε ατ χονδιτιον αβοϖε τηοσε ινδιχατεδ ιν τηε οπερατιοναλ σεχτιονσ οφ τηισ σπεχιφιχατιον ισ νοτ ιµπλιεδ.
Εξποσυρε το αβσολυτε µαξιµυµ ρατινγ χονδιτιονσ φορ εξτενδεδ περιοδσ µαψ αφφεχτ ρελιαβιλιτψ
β Μαξιµυµ ϖολταγε ισ 4.6 ς
χ Νοτ µορε τηαν 1 ουτπυτ σηουλδ βε σηορτεδ ατ τηε σαµε τιµε. ∆υρατιον οφ τηε σηορτ χιρχυιτ σηουλδ νοτ εξχεεδ 30 σ.
Αβσολυτε Μαξιµυµ Ρατινγσ α
Σψµβολ
Μιν.
Μαξ.
Υνιτ
Ποωερ Συππλψ ςολταγε
ςΧΧ
−0.3
4.6
ς
Ινπυτ ςολταγε
ςΙ
−0.5
ςΧΧ + 0.5
β
ς
Ουτπυτ ςολταγε
ςΟ
−0.5
ςΧΧ + 0.5
β
ς
Ποωερ ∆ισσιπατιον
Π∆
−1
Ω
Οπερατινγ Τεµπερατυρε
Τα
−40
85
!Χ
Στοραγε Τεµπερατυρε
Τστγ
−65
150
!Χ
Ουτπυτ Σηορτ−Χιρχυιτ Χυρρεντ
ατ ςΧΧ = 3.3 ς ανδ ςΟ = 0 ς
χ
| ΙΟΣ |
100
µΑ
Χηαραχτεριστιχσ
Αλλ ϖολταγεσ αρε ρεφερενχεδ το ςΣΣ = 0 ς (γρουνδ).
Αλλ χηαραχτεριστιχσ αρε ϖαλιδ ιν τηε ποωερ συππλψ ϖολταγε ρανγε ανδ ιν τηε οπερατινγ τεµπερατυρε ρανγε σπεχιφιεδ.
∆ψναµιχ µεασυρεµεντσ αρε βασεδ ον α ρισε ανδ φαλλ τιµε οφ ∀ 5 νσ, µεασυρεδ βετωεεν 10 % ανδ 90 % οφ ςΙ,ασ ωελλ ασ
ινπυτ λεϖελσ οφ ςΙΛ = 0.2 ς ανδ ςΙΗ = 2.8 ς. Τηε τιµινγ ρεφερενχε λεϖελ οφ αλλ ινπυτ ανδ ουτπυτ σιγναλσ ισ 1.5 ς,
ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τηε τδισ−τιµεσ ανδ τεν−τιµεσ, ιν ωηιχη χασεσ τρανσιτιον ισ µεασυρεδ ±200 µς φροµ στεαδψ−στατε ϖολταγε.
δ −2 ς ατ Πυλσε Ωιδτη 30 νσ
Ρεχοµµενδεδ
Οπερατινγ Χονδιτιονσ
Σψµβολ
Χονδιτιονσ
Μιν.
Μαξ.
Υνιτ
Ποωερ Συππλψ ςολταγε
ςΧΧ
2.5
3.6
ς
Ινπυτ Λοω ςολταγε δ
ςΙΛ
−0.3
0.5
ς
Ινπυτ Ηιγη ςολταγε
ςΙΗ
2.0
ςΧΧ + 0.3
ς



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com