Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AS62V256A Datasheet(PDF) 1 Page - Alliance Semiconductor Corporation

Part # AS62V256A
Description  Three?뭩tate outputs
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALSC [Alliance Semiconductor Corporation]
Direct Link  https://www.alliancememory.com
Logo ALSC - Alliance Semiconductor Corporation

AS62V256A Datasheet(HTML) 1 Page - Alliance Semiconductor Corporation

  AS62V256A Datasheet HTML 1Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 2Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 3Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 4Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 5Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 6Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 7Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 8Page - Alliance Semiconductor Corporation AS62V256A Datasheet HTML 9Page - Alliance Semiconductor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
1
Sept 2012
AS62V256A-70SIN
!
32768 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ
!
70 νσ Αχχεσσ Τιµε
!
Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ
δατα ουτπυτσ
!
Τηρεε−στατε ουτπυτσ
!
Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ
70νσ: 30 µΑ
!
Στανδβψ χυρρεντ < 40 ∝Α ατ 125 °Χ
!
ΤΤΛ/ΧΜΟΣ−χοµπατιβλε
!
Ποωερ συππλψ ϖολταγε 2.5 − 3.6 ς
!
Οπερατινγ τεµπερατυρε ρανγε
−40 °Χ το 85 °Χ
!
ΕΣ∆ προτεχτιον > 2000 ς
(ΜΙΛ ΣΤ∆ 883Χ Μ3015.7)
!
Λατχη−υπ ιµµυνιτψ >100 µΑ
!
Παχκαγε: ΣΟΠ28 (300/330 µιλ)
Τηε
AS62V256Α-70SIN ισ α στατιχ
ΡΑΜ µανυφαχτυρεδ υσινγ α ΧΜΟΣ
προ−χεσσ τεχηνολογψ ωιτη τηε
φολλοωινγ οπερατινγ µοδεσ:
− Ρεαδ
− Στανδβψ
− Ωριτε
− ∆ατα Ρετεντιον
Τηε µεµορψ αρραψ ισ βασεδ ον α
6−Τρανσιστορ χελλ.
Τηε χιρχυιτ ισ αχτιϖατεδ βψ τηε φαλ−
λινγ εδγε οφ Ε. Τηε αδδρεσσ ανδ
χοντρολ ινπυτσ οπεν σιµυλτανεουσλψ.
Αχχορδινγ το τηε ινφορµατιον οφ Ω
ανδ Γ, τηε δατα ινπυτσ, ορ ουτπυτσ,
αρε αχτιϖε. Ιν α Ρεαδ χψχλε, τηε
δατα ουτπυτσ αρε αχτιϖατεδ βψ τηε
φαλλινγ εδγε οφ Γ, αφτερωαρδσ τηε
δατα ωορδ ωιλλ βε αϖαιλαβλε ατ τηε
ουτπυτσ
∆Θ0−∆Θ7.
Αφτερ
τηε
αδδρεσσ χηανγε, τηε δατα ουτπυτσ
γο Ηιγη−Ζ υντιλ τηε νεω ινφορµατιον
ισ αϖαιλαβλε. Τηε δατα ουτπυτσ ηαϖε
νο πρεφερρεδ στατε. Τηε Ρεαδ χψχλε
ισ φινισηεδ βψ τηε φαλλινγ εδγε οφ Ω,
ορ βψ τηε ρισινγ εδγε οφ Ε, ρεσπεχ−
τιϖελψ.
∆ατα ρετεντιον ισ γυαραντεεδ δοων
το 2 ς. Ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Ε, αλλ
ινπυτσ χονσιστ οφ ΝΟΡ γατεσ, σο
τηατ νο πυλλ−υπ/πυλλ−δοων ρεσιστορσ
αρε ρεθυιρεδ.
Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ
Πιν Χονφιγυρατιον
Τοπ ςιεω
Σιγναλ Ναµε
Σιγναλ ∆εσχριπτιον
Α0 − Α14
Αδδρεσσ Ινπυτσ
∆Θ0 − ∆Θ7
∆ατα Ιν/Ουτ
Ε
Χηιπ Εναβλε
Γ
Ουτπυτ Εναβλε
Ω
Ωριτε Εναβλε
ςΧΧ
Ποωερ Συππλψ
ςολταγε
ςΣΣ
Γρουνδ
Πιν ∆εσχριπτιον
1
Α14
ςΧΧ
28
2
Α12
Ω
27
4
Α6
Α8
25
5
Α5
Α9
24
3
Α7
Α13
26
6
Α4
Α11
23
7
Α3
Γ
22
8
Α2
Α10
21
12
∆Θ1
∆Θ5
17
9
Α1
Ε
20
10
Α0
∆Θ7
19
11
∆Θ0
∆Θ6
18
13
∆Θ2
∆Θ4
16
14
ςΣΣ
∆Θ3
15
ΣΟΠ
Φεατυρεσ
∆εσχριπτιον


Similar Part No. - AS62V256A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
JSC ALFA.
AS620 ALFA-AS620 Datasheet
309Kb / 4P
Low Cost Low Power Instrumentation Amplifier
logo
ams AG
AS6200 AMSCO-AS6200 Datasheet
709Kb / 35P
The AS6200 IC is a high accuracy temperature sensor system
AS6200 AMSCO-AS6200 Datasheet
690Kb / 13P
Eval Kit Manual
2017-Dec-01
AS6200-AWLT-L AMSCO-AS6200-AWLT-L Datasheet
709Kb / 35P
The AS6200 IC is a high accuracy temperature sensor system
AS6200-AWLT-S AMSCO-AS6200-AWLT-S Datasheet
709Kb / 35P
The AS6200 IC is a high accuracy temperature sensor system
More results

Similar Description - AS62V256A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
HD74LS367A RENESAS-HD74LS367A Datasheet
63Kb / 6P
(non-inverted data outputs with three-state outputs)
logo
IK Semicon Co., Ltd
ILX485 IKSEMICON-ILX485 Datasheet
485Kb / 8P
Three-State Outputs
logo
Silicon Laboratories
SI51218 SILABS-SI51218 Datasheet
1Mb / 13P
THREE OUTPUTS FACTORY PROGRAMMABLE CLOCK GENERATOR
logo
Integrated Silicon Solu...
IS62WV2568EALL ISSI-IS62WV2568EALL Datasheet
869Kb / 16P
Three state outputs
IS62WV12816EALL ISSI-IS62WV12816EALL Datasheet
1Mb / 17P
Three state outputs
IS66WV51216EALL ISSI-IS66WV51216EALL Datasheet
620Kb / 17P
Three state outputs
logo
Micross Components
AS5C4009 MICROSS-AS5C4009 Datasheet
162Kb / 12P
Three state outputs
logo
ELM Electronics
ELM339P ELM-ELM339P Datasheet
31Kb / 4P
Three separate outputs
logo
List of Unclassifed Man...
1672 ETC2-1672 Datasheet
1Mb / 3P
Three independent outputs
9130B ETC2-9130B Datasheet
511Kb / 4P
Three independent and electrically isolated outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com