Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ECH8608 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ECH8608
Description  SWITCHING DEVICE
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

ECH8608 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ECH8608 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ECH8608 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers ECH8608 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ECH8608 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ECH8608 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ECH8608 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
ECH8608
No.8179-1/6
ECH8608
特長
・低オン抵抗、超高速スイッチングの N チャネルおよび P チャネル MOS 形電界効果トランジスタを 1 パッケージに
2 素子内蔵した複合タイプであり、高密度実装が可能である。
・2.5V 駆動。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目
記号
条件
N-channel
P-channel
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
20
− 20
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±10
± 10
V
ドレイン電流
(DC)
ID
6− 4
A
ドレイン電流
(パルス)
IDP
PW ≦ 10µs, duty cycle ≦ 1%
40
− 40
A
許容損失
PD
セラミック基板(900mm2 ×0.8mm) 装着時 1unit
1.3
W
全損失
PT
セラミック基板(900mm2 ×0.8mm)装着時
1.5
W
チャネル温度
Tch
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
min
typ
max
[N-channel]
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS
ID=1mA, VGS=0
20
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=20V, VGS=0
1
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS=± 8V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=10V, ID=1mA
0.5
1.3
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=10V, ID=3A
7
10
S
RDS(on)1
ID=3A, VGS=4V
22
30
mΩ
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)2
ID=1.5A, VGS=2.5V
30
44
mΩ
入力容量
Ciss
VDS=10V, f=1MHz
780
pF
出力容量
Coss
VDS=10V, f=1MHz
300
pF
帰還容量
Crss
VDS=10V, f=1MHz
150
pF
ターンオン遅延時間
td(on)
指定回路において
19
ns
立ち上がり時間
tr
指定回路において
134
ns
ターンオフ遅延時間
td(off)
指定回路において
90
ns
下降時間
tf
指定回路において
94
ns
単体品名表示: FA
次ページへ続く。
N チャネルおよび P チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
汎用スイッチングデバイス
11205PE TS IM ◎川浦 TB-00001088
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥
について、弊社は責任を負いません。
注文コード No. N8179


Similar Part No. - ECH8608

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
ECH8608 SANYO-ECH8608 Datasheet
57Kb / 6P
N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device Applications
More results

Similar Description - ECH8608

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
2SJ657 SANYO-2SJ657 Datasheet
47Kb / 4P
General-Purpose Switching Device
ECH8305 SANYO-ECH8305 Datasheet
39Kb / 3P
General-Purpose Switching Device
2SJ664 SANYO-2SJ664 Datasheet
42Kb / 4P
General-Purpose Switching Device
2SJ656 SANYO-2SJ656 Datasheet
34Kb / 4P
General-Purpose Switching Device
2SK3352 SANYO-2SK3352_05 Datasheet
42Kb / 4P
General-Purpose Switching Device Applications
2SK2683LS SANYO-2SK2683LS Datasheet
49Kb / 3P
General-Purpose Switching Device
CPH3456 SANYO-CPH3456 Datasheet
379Kb / 4P
General-Purpose Switching Device
CPH6347 SANYO-CPH6347_11 Datasheet
320Kb / 4P
General-Purpose Switching Device
logo
Solid States Devices, I...
PM0020 SSDI-PM0020 Datasheet
173Kb / 2P
ULTRA FAST SWITCHING DEVICE
PM0020 SSDI-PM0020_15 Datasheet
173Kb / 2P
ULTRA FAST SWITCHING DEVICE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com