Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ECH8608 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ECH8608
Description  SWITCHING DEVICE
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

ECH8608 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ECH8608 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ECH8608 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers ECH8608 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ECH8608 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ECH8608 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ECH8608 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
ECH8608
No.8179-2/6
1 : Source1
2 : Gate1
3 : Source2
4 : Gate2
5 : Drain2
6 : Drain2
7 : Drain1
8 : Drain1
SANYO : ECH8
1
4
85
0.15
0.65
2.9
0.3
876
5
123
4
Top view
1 : Source1
2 : Gate1
3 : Source2
4 : Gate2
5 : Drain2
6 : Drain2
7 : Drain1
8 : Drain1
前ページより続く。
項目
記号
条件
定格値
unit
min
typ
max
総ゲート電荷量
Qg
VDS=10V, VGS=10V, ID=6A
23
nC
ゲート・ソース電荷量
Qgs
VDS=10V, VGS=10V, ID=6A
1.6
nC
ゲート・ドレイン電荷量
Qgd
VDS=10V, VGS=10V, ID=6A
3.6
nC
ダイオード順電圧
VSD
IS=6A, VGS=0
0.84
1.2
V
[P-channel]
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS
ID=− 1mA, VGS=0
− 20
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=− 20V, VGS=0
− 1
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS=± 8V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=− 10V, ID=− 1mA
− 0.4
− 1.3
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=− 10V, ID=− 2A
4.9
7
S
RDS(on)1
ID=− 2A, VGS=− 4.5V
37
54
mΩ
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)2
ID=− 1A, VGS=− 2.5V
58
87
mΩ
入力容量
Ciss
VDS=− 10V, f=1MHz
800
pF
出力容量
Coss
VDS=− 10V, f=1MHz
210
pF
帰還容量
Crss
VDS=− 10V, f=1MHz
160
pF
ターンオン遅延時間
td(on)
指定回路において
17
ns
立ち上がり時間
tr
指定回路において
197
ns
ターンオフ遅延時間
td(off)
指定回路において
88
ns
下降時間
tf
指定回路において
128
ns
総ゲート電荷量
Qg
VDS=− 10V, VGS=− 10V, ID=−4A
21
nC
ゲート・ソース電荷量
Qgs
VDS=− 10V, VGS=− 10V, ID=−4A
1.4
nC
ゲート・ドレイン電荷量
Qgd
VDS=− 10V, VGS=− 10V, ID=−4A
3.2
nC
ダイオード順電圧
VSD
IS=− 4A, VGS=0
− 0.82
− 1.2
V
外形図
電気的接続図
unit : mm
2206B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com