Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LERTDUWS2WN Datasheet(PDF) 23 Page - OSRAM GmbH

Part # LERTDUWS2WN
Description  Architectural lighting
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LERTDUWS2WN Datasheet(HTML) 23 Page - OSRAM GmbH

Back Button LERTDUWS2WN Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LERTDUWS2WN Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LERTDUWS2WN Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LERTDUWS2WN Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LERTDUWS2WN Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LERTDUWS2WN Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LERTDUWS2WN Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LERTDUWS2WN Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LERTDUWS2WN Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 25 page
background image
Version 1.0
LE RTDUW S2WN
2017-07-05
23
Anm.:
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety
of
lamps
and
lamp
systems").
Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen
die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs
folgende Gruppenanforderung - Moderate risk
(Expositionsdauer
0,25
s).
Unter
realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden,
dass
intensive
Lichtquellen
durch
ihre
Blendwirkung
ein
hohes
sekundäres
Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in
eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer),
kann
ein
temporär
eingeschränktes
Sehvermögen
oder
auch
Nachbilder
zu
Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen
oder sogar Unfällen führen.
Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a.
goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien.
Trotz der verbesserten Korrosionsstabilität dieser
LED können Einzelkomponenten durch sehr
hohe
Konzentration
aggressiver
Substanzen
angegriffen werden. Aus diesem Grund wird
empfohlen, aggressive Umgebungen während
der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu
vermeiden.
Für
weitere
applikationsspezifische
Informationen
besuchen
Sie
bitte
www.osram-os.com/appnotes
Note:
The evaluation of eye safety occurs according to
the standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Within the
risk grouping system of this CIE standard, the
LED specified in this data sheet fall into the class
Moderate risk (exposure time 0.25 s). Under real
circumstances (for exposure time, eye pupils,
observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these
devices. As a matter of principle, however, it
should be mentioned that intense light sources
have a high secondary exposure potential due to
their blinding effect. As is also true when viewing
other bright light sources (e.g. headlights),
temporary
reduction
in
visual
acuity
and
afterimages can occur, leading to irritation,
annoyance,
visual
impairment,
and
even
accidents, depending on the situation.
Subcomponents of this LED contain, among
other
substances,
goldplated
and
Ag-filled
materials. In spite of the improved corrosion
stability of this LED, it can be affected by
environments
that
contain
very
high
concentrations
of
aggressive
substances.
Therefore, we recommend avoiding aggressive
atmospheres during storage, production and use.
For further application related informations
please visit www.osram-os.com/appnotes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com