Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GWJCLMS1.EC Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWJCLMS1.EC
Description  Indoor General Lighting
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWJCLMS1.EC Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWJCLMS1.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWJCLMS1.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWJCLMS1.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWJCLMS1.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWJCLMS1.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWJCLMS1.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWJCLMS1.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWJCLMS1.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWJCLMS1.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
2016-09-13
2
Version 1.5
GW JCLMS1.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 25
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 25
Bestellnummer
I
F = 65 mA
[K]
ΦV [lm]
GW JCLMS1.EC-GSGU-5U8X-L1N2
2700
22.4 ... 28
Q65111A7115
GW JCLMS1.EC-GTHP-5U8X-L1N2
2700
24 ... 30.4
Q65111A7108
GW JCLMS1.EC-GSGU-5R8T-L1N2
3000
22.4 ... 28
Q65111A7116
GW JCLMS1.EC-GTHP-5R8T-L1N2
3000
24 ... 30.4
Q65111A7109
GW JCLMS1.EC-GTHP-5O8Q-L1N2
3500
24 ... 30.4
Q65111A7110
GW JCLMS1.EC-GUHQ-5O8Q-L1N2
3500
25.9 ... 33
Q65111A7103
GW JCLMS1.EC-GTHP-5L7N-L1N2
4000
24 ... 30.4
Q65111A7111
GW JCLMS1.EC-GUHQ-5L7N-L1N2
4000
25.9 ... 33
Q65111A7104
GW JCLMS1.EC-GTHP-5H7I-L1N2
5000
24 ... 30.4
Q65111A7112
GW JCLMS1.EC-GUHQ-5H7I-L1N2
5000
25.9 ... 33
Q65111A7105
GW JCLMS1.EC-GTHP-5F7G-L1N2
5700
24 ... 30.4
Q65111A7113
GW JCLMS1.EC-GUHQ-5F7G-L1N2
5700
25.9 ... 33
Q65111A7106
GW JCLMS1.EC-GTHP-5C7E-L1N2
6500
24 ... 30.4
Q65111A7114
GW JCLMS1.EC-GUHQ-5C7E-L1N2
6500
25.9 ... 33
Q65111A7107
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW
JCLMS1.EC-GTHP-5U8X-L1N2 means that only one group GT, GU, HP will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW JCLMS1.EC-GTHP-5U8X-L1N2 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW JCLMS1.EC-GTHP-5U8X-L1N2 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,M2,N1,N2 will
be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite
5).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Verpackungseinheit
geliefert.
Z.
B.
GW
JCLMS1.EC-GTHP-5U8X-L1N2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GT, GU, HP enhalten
ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW JCLMS1.EC-GTHP-5U8X-L1N2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW JCLMS1.EC-GTHP-5U8X-L1N2 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW JCLMS1.EC-GTHP-5U8X-L1N2 bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
L1,L2,M1,M2,N1,N2 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com