Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTPWSG Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LTPWSG
Description  Backlighting
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTPWSG Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LTPWSG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTPWSG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTPWSG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTPWSG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTPWSG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTPWSG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTPWSG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTPWSG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTPWSG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2016-03-18
2
Version 1.0
LT PWSG
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Mounting methode
Luminous Intensity
1) page 21
Ordering Code
Typ:
Montierbarkeit
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 20 mA
IV [mcd]
LT PWSG-AABB-36-46-F
top mount
1120 ... 2800
Q65111A9370
LT PWSG-AABB-36-46
reverse mount
1120 ... 2800
Q65111A9178
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LT PWSG-AABB-36-46 means
that only one group AA, AB, BA, BB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LT PWSG-AABB-36-46 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LT
PWSG-AABB-36-46 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LT PWSG-AABB-36-46 means that only one forward voltage group 4,5,6 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LT PWSG-AABB-36-46 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen AA, AB, BA, BB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LT PWSG-AABB-36-46 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LT PWSG-AABB-36-46 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LT PWSG-AABB-36-46 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 4,5,6 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com