Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KRTBHDLP71.32 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # KRTBHDLP71.32
Description  DISPLIX E2020
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KRTBHDLP71.32 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  KRTBHDLP71.32 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KRTBHDLP71.32 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KRTBHDLP71.32 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KRTBHDLP71.32 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KRTBHDLP71.32 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KRTBHDLP71.32 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KRTBHDLP71.32 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KRTBHDLP71.32 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KRTBHDLP71.32 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 28 page
background image
2017-07-04
2
KRTB HDLP71.32
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: KRTB HDLP71.32-QWRV-FT+STSZ-CV+PUPZ-LW bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen QW bis RV enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: KRTB HDLP71.32-QWRV-FT+STSZ-CV+PUPZ-LW bedeutet, dass auf dem Gurt
nur eine der Wellenlängengruppen -CH, -EK, -HN, -KQ, -NT oder -QV enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere
Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
KRTB HDLP71.32-QWRV-FT+STSZ-CV+PUPZ-LW means that only one group QW to RV will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. KRTB HDLP71.32-QWRV-FT+STSZ-CV+PUPZ-LW means that only 1 wavelength group
-CH, -EK, -HN, -KQ, -NT or -QV will be shippable (see page 8 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 28
Luminous Intensity
1) page 28
I
F = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue)
I
V (mcd)
red
true green
blue
KRTB HDLP71.32 red
true green
blue
90 … 180
190 … 355
50 … 90
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
KRTBHDLP71.32-QWRV-FT+STSZ-CV+PUPZ-LW
Q65111A9467



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com