Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S29JL032H60TAI011 Datasheet(PDF) 51 Page - SPANSION

Part # S29JL032H60TAI011
Description  32M BIT CMOS 3.0V FLASH MEMORY
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29JL032H60TAI011 Datasheet(HTML) 51 Page - SPANSION

Back Button S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 47Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 48Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 49Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 50Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 51Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 52Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 53Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 54Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 55Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 66 page
background image
2005 年 3 月 9 日 S29JL032HA11
S29JL032H
51
ADV A NC E
INFORM AT ION
AC 特性
リードオンリ動作(注
1)
注
:
1. 各パラメータの詳細なタイミングについてはタイミング図を参照してください。
2. テスト仕様については,図 11 および表 15 を参照してください。
3. データ端子に 50Ω の終端抵抗を接続し,バイアス電圧 VCC / 2 の条件で測定。OE# High から VCC / 2 駆動のデータバスまでの
時間を
tDF と想定。
.
パラメータ
説明
測定条件
スピードバージョン
JEDEC
標準
60
70
90
単位
tAVAV
tRC
リードサイクルタイム
最小値
60
70
90
ns
tAVQV
tACC アドレスから出力までの遅延
CE#,
OE# = VIL
最大値
60
70
90
ns
tELQV
tCE
チップイネーブルからデータ出力までの遅延
OE# = VIL
最大値
60
70
90
ns
tGLQV
tOE
出力イネーブルから出力までの遅延
最大値
25
30
35
ns
tEHQZ
tDF
チップイネーブルから出力高インピーダンスまで
(注
3)
最大値
16
ns
tGHQZ
tDF
出力イネーブルから出力高インピーダンスまで
(注
3)
最大値
16
ns
tAXQX
tOH
前サイクルデータ出力保持時間,
CE# または OE#
(いずれか早い方)
最小値
0ns
tOEH 出力イネーブル保持時間
リード
最小値
0ns
トグルおよび
Data# ポーリング
最小値
510
ns
tOH
tCE
WE#
CE#
OE#
HIGH Z
HIGH Z
tRC
tACC
tOEH
tRH
tOE
tRH
0 V
RY/BY#
RESET#
tDF
図
13. リード動作タイミング



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com