Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S29JL032H60TAI011 Datasheet(PDF) 55 Page - SPANSION

Part # S29JL032H60TAI011
Description  32M BIT CMOS 3.0V FLASH MEMORY
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29JL032H60TAI011 Datasheet(HTML) 55 Page - SPANSION

Back Button S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 51Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 52Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 53Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 54Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 55Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 56Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 57Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 58Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 59Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 66 page
background image
2005 年 3 月 9 日 S29JL032HA11
S29JL032H
55
ADV A NC E
INFORM AT ION
AC 特性
イレーズおよびプログラム動作(注
1)
注
:
1. 各パラメータの詳細なタイミングについてはタイミング図を参照してください。
2. 詳しくは,「イレーズ / プログラミング性能」のセクションを参照してください。
パラメータ
スピードバージョン
JEDEC
標準
説明
60
70
90
単位
tAVAV
tWC
ライトサイクルタイム
最小値
60
70
90
ns
tAVWL
tAS
アドレスセットアップ時間
最小値
0ns
tASO
アドレスセットアップ時間から
OE# Low まで
(トグルビットのポーリング時)
最小値
12
ns
tWLAX
tAH
アドレス保持時間
最小値
35
40
45
ns
tAHT
CE# または OE# High からアドレス保持時間まで
(トグルビットのポーリング時)
最小値
0ns
tDVWH
tDS
データセットアップ時間
最小値
35
40
45
ns
tWHDX
tDH
データ保持時間
最小値
0ns
tOEPH
出力イネーブル
High(トグルビットのポーリング時)
最小値
20
ns
tGHWL
tGHWL
ライト前のリード復帰時間
(OE# High から WE# Low まで)
最小値
0ns
tELWL
tCS
CE# セットアップ時間
最小値
0ns
tWHEH
tCH
CE# 保持時間
最小値
0ns
tWLWH
tWP
ライトパルス幅
最小値
25
30
35
ns
tWHDL
tWPH
ライトパルス幅(
High)最小値
25
30
30
ns
tSR/W
リード
/ ライト動作間の遅延時間
最小値
0ns
tWHWH1
tWHWH1
プログラム動作(注
2)
バイト
標準値
4
µs
ワード
標準値
6
tWHWH1
tWHWH1
アクセラレーションプログラム動作,
バイトまたはワード(注
2)
標準値
4µs
tWHWH2
tWHWH2
セクタイレーズ動作(注
2)標準値
0.4
s
tVCS
VCC セットアップ時間
最小値
50
µs
tRB
RY / BY# からのライト復帰時間
最小値
0ns
tBUSY
プログラム
/ イレーズが有効になるまでの RY / BY# の
遅延時間
最大値
90
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com