Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S29JL032H60TAI011 Datasheet(PDF) 52 Page - SPANSION

Part # S29JL032H60TAI011
Description  32M BIT CMOS 3.0V FLASH MEMORY
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29JL032H60TAI011 Datasheet(HTML) 52 Page - SPANSION

Back Button S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 48Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 49Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 50Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 51Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 52Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 53Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 54Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 55Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 56Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 66 page
background image
52
S29JL032H
S29JL032HA11 2005 年 3 月 9 日
A D VAN C E
INF O RMA T ION
AC 特性
ハードウェアリセット(
RESET#)(注)
注
: 各パラメータの詳細なタイミングについてはタイミング図を参照してください。
パラメータ
説明
全スピードバージョン
単位
JEDEC
標準
tReady RESET#
端子
Low(自動アルゴリズム実行中)から
リードモードまで
最大値
20
µs
tReady RESET#
端子
Low(自動アルゴリズム未実行時)から
リードモードまで
最大値
500
ns
tRP
RESET# パルス幅
最小値
500
ns
tRH
リード前のリセット
High 時間
最小値
50
ns
tRPD
RESET# Low からスタンバイモードまで
最小値
20
µs
tRB
RY / BY# 復帰時間
最小値
0ns
RESET#
RY/BY#
RY/BY#
tRP
tReady
tReady
CE#, OE#
tRH
CE#, OE#
RESET#
tRP
tRB
図
14. リセットタイミング



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com