Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LDCQDP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LDCQDP
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LDCQDP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LDCQDP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LDCQDP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LDCQDP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LDCQDP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LDCQDP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LDCQDP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LDCQDP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LDCQDP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LDCQDP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 24 page
background image
2013-02-15
1
2013-02-15
OSLON SSL 150
Datasheet
Version 1.0
LD CQDP
This ultra-compact 1 W class LED provides a wide
radiation pattern allowing perfect interaction and
various designs including color mixing LED clusters.
Its low thermal resistance allows this device to be
highly efficient even at high driving currents.
Applications demanding long lifetimes are perfectly
addressed with this highly reliable LED.
Diese äußerst kompakte LED der 1-W-Klasse mit
breiter Abstrahlcharakteristik erlaubt eine perfekte
Interaktion in einer Vielzahl von Designs –
einschließlich der Farbmischung in LED-Clustern. Der
geringe Wärmewiderstand sorgt selbst bei hohen
Strömen für höchste Lichtausbeute. Diese
zuverlässige LED eignet sich besonders für
Applikationen, die eine hohe Lebenserwartung
erfordern.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: SMT ceramic package with silicone
resin and silicone lens.
• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
• Viewing angle at 50 % IV: 150°
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 150°
• Color: 455 nm ( deep blue )
• Farbe: 455 nm ( deep blue )
• Radiant Flux: typ. 535 mW
• Strahlungsfluss: typ. 535 mW
• Radiant Efficiency: typ. 52 %
• Lichtausbeute: typ. 52 %
• Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
• Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
Applications
Anwendungen
• Accent and effect lighting
• Akzent- und Effektbeleuchtung
• Architectural lighting
• Architekturbeleuchtung
• Color changing fixtures
• farbveränderliche Lichtquellen
• Remote-phosphor fixtures
• Remote-Phosphor Lichtquellen
• Shop lighting
• Ladenbeleuchtung
• Stage lighting
• Bühnenbeleuchtung


Similar Part No. - LDCQDP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Linear Technology
LDCQ LINER-LDCQ Datasheet
309Kb / 24P
500mA Wide Input Voltage Range Step-Down LED Driver with 10:1 Dimming
logo
OSRAM GmbH
LDCQ7P OSRAM-LDCQ7P Datasheet
435Kb / 17P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LDCQAR OSRAM-LDCQAR Datasheet
9Mb / 22P
OSLON Square
LDCQAR-AQAS-24-1 OSRAM-LDCQAR-AQAS-24-1 Datasheet
9Mb / 22P
OSLON Square
LDCQAR-ARAT-24-1 OSRAM-LDCQAR-ARAT-24-1 Datasheet
9Mb / 22P
OSLON Square
More results

Similar Description - LDCQDP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWCS8PM1.EM OSRAM-GWCS8PM1.EM Datasheet
1Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GWCSSRM1.BM OSRAM-GWCSSRM1.BM Datasheet
1Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GF-CS8PM2.24 OSRAM-GF-CS8PM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GF-CSHPM1.24 OSRAM-GF-CSHPM1.24 Datasheet
378Kb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GH-CSSRM2.24 OSRAM-GH-CSSRM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CP7P OSRAM-LA-CP7P Datasheet
884Kb / 20P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CPDP OSRAM-LA-CPDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LD-CQDP OSRAM-LD-CQDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GW-CSSRM2.PM OSRAM-GW-CSSRM2.PM Datasheet
2Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LUW-CQ7P OSRAM-LUW-CQ7P Datasheet
1Mb / 26P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com