Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTG5AP Datasheet(PDF) 16 Page - OSRAM GmbH

Part # LTG5AP
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTG5AP Datasheet(HTML) 16 Page - OSRAM GmbH

Back Button LTG5AP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 18 page
background image
2009-10-13
16
LD G5AP, LT G5AP
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
352
±5 (13,858 ±0,1968±)
352
±5 (13,858 ±0,1968)
33
±5 (1,3 ±0,1968)
OHA00539
OSRAM
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
3
F
lo
o
r
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
v
a
p
o
r-
p
h
a
s
e
re
fl
o
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
c
e
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
c
o
n
d
it
io
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
is
id
e
n
ti
c
a
l
w
it
h
d
a
te
c
o
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if
:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
ti
m
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
ti
m
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
h
is
b
ag
co
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
210021998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
Moisture
Lev
e
l 3
Floor
tim
e
16
8
Hours
Moisture
Lev
el
6
Floo
r tim
e
6
Hours
a)
Hum
idi
ty
Indicator
Card
is
>
10
%
when
read
at
23
˚C
±
5
˚C
, or
reflo
w,
vapor-phas
e
reflow,
or
equivalent
proces
si
ng
(pe
ak
packa
ge
2.
After
t
his
b
ag
is
open
ed,
d
evices
th
at
will
be
subj
ected
to
infrare
d
1.
S
he
lf
life
in
sealed
bag:
24
months
at
<
40
˚C
an
d
<
90%
relative
humi
dity
(R
H).
M
oistu
re
Level
5a
a
t facto
ry
c
onditi
ons
of
(if
blank,
se
al
date
is
id
entical
w
ith
date
c
ode
).
a)
M
ou
n
ted
w
ithin
b)
Stored
at
b
ody
tem
p.
3.
Devices
re
quire
baking
, before
m
oun
ting,
if:
B
ag
seal
date
M
oisture
Le
vel
1
M
oistu
re
Level
2
M
oistu
re
Leve
l 2a
4.
If
baking
is
required,
b)
2a
o
r 2b
is
no
t m
et.
Date
and
time
op
ene
d:
refe
rence
IPC/J
ED
EC
J-ST
D-03
3
for
ba
ke
procedure
.
F
loor
tim
e
see
below
If
blank
, see
ba
r co
de
label
Floor
tim
e
>
1
Y
ear
Fl
oo
r time
1
Y
ear
Floor
t
im
e
4
We
eks
10%
R
H.
_
<
M
oisture
Le
vel
4
M
oisture
Lev
el
5
˚C).
O
PTO
S
EMICONDUCTORS
M
OISTURE
SE
NS
ITIV
E
This
bag
c
ontain
s
C
A
U
T
IO
N
Floor
tim
e
72
H
ours
F
loo
r tim
e
48
H
ou
rs
Floor
tim
e
2
4
Ho
urs
30
˚C/60%
RH
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com